Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 6 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 6 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Betriebsanleitung FVM70/82/L
1. Allgemeines
Diese Messumformer dienen zur Umwandlung eines Frequenzsignals (sinus- oder rechteckförmig)
in ein normiertes Ausgangssignal (z.B. 0-10 V oder 0/4-20 mA). Ein Mikroprozessor berechnet aus
dem Eingangssignal die Ausgangsgrösse, dadurch kann höchste Genauigkeit und Stabilität garan-
tiert werden. Der Messbereich wird mittels SMD-Schalter auf der Rückseite des Moduls eingestellt:
Bei der Standardausführung stehen 64 geeichte Bereiche zwischen 100 Hz und 28.8 kHz zur Ver-
fügung. Beliebige Zwischenbereiche lassen sich mittels der eingebauten Potentiometer einstellen.
Eine Bereichsumstellung ist auch im Feld, ohne Computer, leicht durchzuführen.
Bei der Version für tiefe Frequenzen (FVM70L und FMV82L) lässt sich der Bereich in Schritten von
0.1 Hz zwischen 0.1 Hz und 12.7 Hz oder in Schritten von 1 Hz zwischen 1 Hz und 127 Hz einstel-
len. Der Ausgang ist vollständig rippelfrei (<0.1%), ein Mikroprozessor errechnet nach jedem Ein-
gangsimpuls den neuen Ausgangswert und hält ihn bis zum nächsten Impuls konstant.
Bei der Version FVM70-2L und FMV82-2L lässt sich der Bereich in Schritten von 10 Hz zwischen 10
Hz und 1270 Hz einstellen. Auch hier ist der Ausgang selbst bei tiefsten Frequenzen rippelfrei.
2. Anschlüsse FVM70/82 (Schraubklemmen)
1: Speisung + (24 V DC)
2: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
3: Analog Out - (analoger Ground)
4: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
6: Ground (für Abschirmungen)
7: Signal - (Signalground
8: Signal + (Eingangsfrequenz)
Anschlüsse SIGF10/32 (Lötstifte)
1: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
2: Speisung + (24 V DC)
3: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
4: Analog Out - (analoger Ground)
5: Signal - (Ground), Potentiometer-Ground
6: Offset-Potentiometer
7: Gain-Potentiometer
8: Signal + (Eingangsfrequenz)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com