Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 5 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 5 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
ASM GmbH
DAB-FVM70/82-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
5
Anschluss des Frequenzsignals an ein DIN-Schienenmodul
Anschluss 7 (In-) ist intern mit Masse verbunden.
Anschluss des Frequenzsignals an ein Leiterplattenmodul (SIGF)
Anschluss 9 (In-) ist intern mit Masse verbunden.
Die externen Potentiometer für Nullpunkt (RO) und für Verstärkung (RG)
betragen bei Standardmodulen je 10 kOhm, Verstellbereich typ. 5%.
Anschluss von Speisung und Ausgang (DIN-Schienen-Modul)
Anschluss 1: Pos. Speisespannung, nominal 24 VDC, mind. 19V
Anschluss 2: Ground Speisespannung/neg. Speisung falls bipolar
Anschluss 3: Signalausgang, Signalground (Speisungsground, falls
bipolare Speisung)
Anschluss 4: Signalausgang, V oder mA je nach Typ
Bei den Versionen mit 3-Wege-Trennung (3-Port) ist die Speisung
(1,2) galvanisch vom Ausgang (3,4) getrennt.
Anschluss von Speisung und Ausgang (Leiterplatten-Modul)
Anschluss 1: Ground Speisespannung /neg. Speisung
Anschluss 2: Pos. Speisespannung, nominal 15/24 V
Anschluss 3: Signalausgang
Anschluss 4: Signalausgang, Signalground, V oder mA je nach Typ
Falls HF-Störungen nicht auszuschließen sind, empfiehlt sich ein Filter (z.B
50 Ohm/100nF) am Ausgang.
Zuverlässigkeit
ASM GmbH ist fortlaufend bemüht, die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte zu steigern. Die MTBF-Werte (mittlere
Lebensdauer) berechnet gemäss MIL 217-Standard sind auf jedem Fall über 10 Jahre, meist sogar über 100 Jahre. Trotzdem
kann nicht ausgeschlossen werden, dass elektronische Schaltungen ausfallen oder nicht korrekt funktionieren. Es ist deshalb
wichtig, dass der Käufer und/oder Anwender Situationen technisch verhindert bei denen durch den Ausfall oder durch
schlechtes Funktionieren von Modulen Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden, Menschen verletzt werden können oder ein
Sachschaden erzeugt werden kann.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com