Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 7 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 7 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
3. Programmierschalter
Die Programmierschalter befinden sich im Innern des Moduls auf der Leiterplatte. Vorsichtig die
Plexiglashaube herausnehmen, durch Ziehen an den Schraubklemmen kann die Leiterplatte her-
ausgenommen werden.
Der Messbereich (Eingangsfrequez-Bereich)kann mit Hilfe der SMD-Schalter auf der Leiterplatte
eingestellt werden.
Einstellungen bei FVM70L und FVM82L:
Die Einstellung erfolgt in 1 Hz- oder 0.1 Hz-Schritten im Binär-Code, abhängig von der Stellung des
Schalters 8: “off” für 0.1 Hz, “on” für 1 Hz-Schritte.
Schalter
Eingangs-Bereich, Schalter auf “on”
Schalter 8 auf “on”
Schalter 8 auf “off”
1
1 Hz
0.1 Hz
2
2 Hz
0.2 Hz
3
4 Hz
0.4 Hz
4
8 Hz
0.8 Hz
5
16 Hz
1.6 Hz
6
32 Hz
3.2 Hz
7
64 Hz
6.4 Hz
8
on
off
max. Frequenz:
127 Hz
12.7 Hz
Beispiel: Um einen Messbereich von 0 bis 10 Hz einzustellen, muss Schalter 3,6,7 auf “on” sein und
8 auf “off”: 0.4 Hz + 3.2 Hz + 6.4 Hz ergibt zusammen 10 Hz.
Beachte: Sind alle Schalter auf “off”, ist das Ausgangssignal ab dem nächsten Eingangsimpuls im-
mer auf 0 (bzw. 4 mA).
Minimale Eingangsfrequenz: Bei der Stellung des Schalter 8 auf “off” (= unterer Bereich bis 12.7
Hz): 0.014 Hz, bei “on”: 0.9 Hz. Ist die Eingangsfrequenz kleiner als diese Frequenz, fällt der Ein-
gang auf 0 (bzw. 4 mA).
Einstellungen bei FVM70-2L und FVM82-2L:
Die Einstellung erfolgt in 10 Hz-Schritten im Binär-Code, max. Einstellung ist 1270 Hz.
Achtung: Schalter 8 muss immer auf “off” sein!
Schalter
Eingangs-Bereich
Schalter auf “on”
1
10 Hz
2
20 Hz
3
40 Hz
4
80 Hz
5
160 Hz
6
320 Hz
7
640 Hz
8
off
max. Frequenz:
1270 Hz (Schalter 1 bis 7 auf “on”).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com