Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 3 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 3 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
ASM GmbH
DAB-FVM70/82-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
3
Masse und Anschlüsse
DIN-Schienen-Modul
Leiterplatten-Modul
Anschlüsse FVM70/82 (Schraubklemmen)
1: Speisung + (24 V DC)
2: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
3: Analog Out - (analoger Ground)
4: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
6: Ground (für Abschirmungen)
7: Signal - (Signalground
8: Signal + (Eingangsfrequenz)
Anschlüsse SIGF10/32 (Lötstifte)
1: Speisung - (24 V DC) bzw. Ground bei unipolarer Speisung
2: Speisung + (24 V DC)
3: Analog Out + (Strom 0/4-20mA oder Spannung 0-10V)
4: Analog Out - (analoger Ground)
5: Signal - (Ground), Potentiometer-Ground
6: Offset-Potentiometer
7: Gain-Potentiometer
8: Signal + (Eingangsfrequenz)
Programmierschalter
Die Programmierschalter befinden sich im Innern des Moduls auf der Leiterplatte. Vorsichtig die Plexiglashaube
herausnehmen, durch Ziehen an den Schraubklemmen kann die Leiterplatte herausgenommen werden.
Der Messbereich (Eingangsfrequez-Bereich) kann mit Hilfe der SMD-Schalter auf der Leiterplatte eingestellt
werden. Der Ausgang ist 0-10V (FVM70, SIGF10) oder 0/4-20 mA (FVM82, SIGF32).
Einstellungen bei FVM70-L und FVM82-L:
Die Einstellung erfolgt in 1 Hz- oder 0,1 Hz-Schritten im Binär-Code, abhängig von der Stellung des Schalters 8:
“off” für 0,1 Hz, “on” für 1 Hz-Schritte.
Schalter 8 auf on
Schalter
Bereich
1: on
+1 Hz
2: on
+2 Hz
3: on
+4 Hz
4: on
+8 Hz
5: on
+16 Hz
6: on
+32 Hz
7: on
+64 Hz
8: on
max. Frequenz: 127 Hz
Schalter 8 auf off
Schalter
Bereich
1: on
+0,1 Hz
2: on
+0,2 Hz
3: on
+0,4 Hz
4: on
+0,8 Hz
5: on
+1,6 Hz
6: on
+3,2 Hz
7: on
+6,4 Hz
8: off
max. Frequenz: 12,7 Hz
Beispiel: Um einen Messbereich von 0 bis 10 Hz = 0 bis
10 V oder 20 mA einzustellen, muss Schalter 3,6,7 auf
“on” sein und 8 auf “off”: 0,4 Hz + 3.2 Hz + 6,4 Hz ergibt
zusammen 10 Hz.
Beachte: Sind alle Schalter auf “off”, ist das
Ausgangssignal ab dem nächsten Eingangsimpuls
immer auf 0 (bzw. 4 mA).
Minimale Eingangsfrequenz Version -L: Bei der Stellung
des Schalter 8 auf “off” (= unterer Bereich bis 12,7 Hz):
0,014 Hz, bei “on”: 0,9 Hz. Ist die Eingangsfrequenz
kleiner als diese Frequenz, fällt der Eingang auf 0 (bzw.
4 mA).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com