Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

FVM70 Datasheet(PDF) 4 Page - ASM GmbH

Part # FVM70
Description  Messumformer mit Frequenz-Eingang
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASM-SENSOR [ASM GmbH]
Direct Link  http://www.asm-sensor.com
Logo ASM-SENSOR - ASM GmbH

FVM70 Datasheet(HTML) 4 Page - ASM GmbH

  FVM70 Datasheet HTML 1Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 2Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 3Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 4Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 5Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 6Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 7Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 8Page - ASM GmbH FVM70 Datasheet HTML 9Page - ASM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
ASM GmbH
DAB-FVM70/82-D-05
Tel.: 08123/986-0
Fax: 08123/986-500
www.asm-sensor.de
4
Einstellungen bei FVM70-2L und FVM82-2L:
Schalter 8 auf on
Schalter
Bereich
1: on
+10 Hz
2: on
+20 Hz
3: on
+40 Hz
4: on
+80 Hz
5: on
+160 Hz
6: on
+320 Hz
7: on
+640 Hz
8: off
Die Einstellung erfolgt in 10 Hz-Schritten im
Binär-Code, max. Einstellung ist 1270 Hz.
Achtung: Schalter 8 muss immer auf “off”
sein!
Beispiel: Um einen Messbereich von 0 bis
500 Hz = 0 bis 10V oder 20 mA
einzustellen, muss Schalter 2, 5, 6 auf “on”
sein und 8 auf “off”: 20 Hz + 160 Hz + 320
Hz ergibt zusammen 500 Hz.
max. Frequenz: 1270 Hz
Einstellungen bei FVM70 und FVM82:
Frequenz
DIL-Schalter
Hz
1 2 3 4 5 6
100.000 on on on on off off
125.000 on on off on off off
140.625 on off on on off off
156.250 on off off on off off
166.667 off on on on off off
187.500 off on off on off off
200.000 on on on off on on
208.300 off off on on off off
225.000 off off off on off off
250.000 on on off off on on
281.250 on off on off on on
312.500 on off off off on on
333.333 off on on off on on
375.000 off on off off on on
400.000 on on on off on off
416.000 off off on off on on
450.000 off off off off on on
500.000 on on off off on off
562.500 on off on off on off
625.000 on off off off on off
666.667 off on on off on off
750.000 off on off off on off
800.000 on on on off off on
833.333 off off on off on off
900.000 off off off off on off
1'000.000 on on off off off on
1'125.000 on off on off off on
1'250.000 on off off off off on
1'333.333 off on on off off on
1'500.000 off on off off off on
1'600.000 on on on on on on
1'666.667 off off on off off on
Frequenz
DIL-Schalter
Hz
1 2 3 4 5 6
1'800.000 off off off off off on
2'000.000 on on off on on on
2'250.000 on off on on on on
2'500.000 on off off on on on
2'666.667 off on on on on on
3'000.000 off on off on on on
3'200.000 on on on on on off
3'333.333 off off on on on on
3'600.000 off off off on on on
4'000.000 on on off on on off
4'500.000 on off on on on off
5'000.000 on off off on on off
5'333.333 off on on on on off
6'000.000 off on off on on off
6'400.000 on on on on off on
6'666.667 off off on on on off
7'200.000 off off off on on off
8'000.000 on on off on off on
9'000.000 on off on on off on
10'000.000 on off off on off on
10'666.667 off on on on off on
12'000.000 off on off on off on
12'800.000 on on on off off off
13'333.333 off off on on off on
14'400.000 off off off on off on
16'000.000 on on off off off off
18'000.000 on off on off off off
20'000.000 on off off off off off
21'333.333 off on on off off off
24'000.000 off on off off off off
26'666.667 off off on off off off
28'800.000 off off off off off off
Alle Tabellen sind für einen Standard-
Ausgang von 0 – 10 V, 0-20 mA oder 4 – 20
mA vorgesehen. Falls eine andere
Ausgangsspannung oder ein anderer
Ausgangsstrom gewünscht wird, muss immer
zuerst auf den Standard-Ausgang
umgerechned werden. Beispiel: Bei einem
Bereich 0-1 kHz = 0-2 V muss zuerst auf den
Bereich 0-10 V umgerechnet werden. Im
Beispiel wäre dies 0-5 kHz = 0-10 V. 0-1 kHz
ist dann automatisch 0-2 V.
Grundregel: Immer zuerst auf den Standard-
Bereich umrechnen.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com