Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 15 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 15 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 15/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
9.控制和操作(Control and Operating)
当
AXP209 工作时,TWSI 接口 SCK/SDA 管脚上拉到系统 IO 电源,则 Host 可以通过此接口对 AXP209
的工作状态进行灵活的调整和监视,并可获得丰富的信息。
注
:“Host”指的是应用系统的主处理器。
注
:如下所指“外部电源”包含 ACIN 及 VBUS 输入。
9.1 工作模式和复位(Power On/Off & Reset)
按键(PEK)
AXP209 的 PWRON 管脚到 GND 之间可以连接一个按键,作为独立的开关机键 Power Enable Key(PEK)
或休眠
/唤醒按键。AXP209 可以自动识别这个按键的“长按”和“短按”并做出相应的反应。
几个开机源(Power on Source)
1, ACIN、VBUS 及电池接入。
2, N_OE 由高变低。
3, PEK。
开机(Power On)
N_OE 为低时,当符合要求的主电源(ACIN 或 VBUS>3.8V,电池电压高于关机电压)接入时,AXP209
会自动开机
(外部电源接入时是否自动开机可根据外部需求改写)。
而在
N_OE 为低且处于关机状态下,开机动作需要通过 PEK 操作来完成。
在有外部电源或电池的情况下,
N_OE 由高到低的变化也会导致 AXP209 开机。
AXP209 可以由 PEK(按键时间超过“ONLEVEL”)开机。在实际应用中,Host 的定时(Alarm)输出信
号也可以连接到
PWRON—与 PEK 并联,Alarm 信号有效(低电平)时相当于 PEK 按下,也可以将 AXP209
开机。
开机后,
DC-DC 和 LDO 将按照设定的时序顺序软启动,启动完成后可由 Host 通过 TWSI 打开/关闭
相应电源。
关机(Power Off)
PEK“长按”时间大于 IRQLEVEL 时,在 PEK 中断服务程序中,Host 可将“寄存器 REG32H[7]”
写入“
1”来通知 AXP209 进入关机状态。AXP209 进入关机状态时会关掉除 LDO1 之外的所有电源输出。
在下列情况下,
AXP209 会自动关机:
1, 输入电压过低,低电保护;
2, 负载过大引起电源的输出电压过低,过负载保护;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com