Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 27 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 27 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 23Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 27/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
图
2:Multi Read and Write
Host 可以通过 TWSI 接口访问 AXP209 的寄存器,其操作时序如上图所示,支持标准 100KHz 或
400KHz 频率,最高速度可达 1.2MHz,同时支持连读/写操作,设备地址为 69H(读)和 68H(写)。
在某些特定事件发生时,
AXP209 通过拉低 IRQ 的中断机制来提醒 Host,并将中断状态保存在中断
状态寄存器中
(参见寄存器 REG48H、寄存器 REG49H、寄存器 REG4AH、寄存器 REG4BH、寄存器
REG4CH),向相应的状态寄存器位写 1 则清除相应的中断,当无中断事件时,IRQ 输出拉高(通过外部上
拉
51K 电阻)。每个中断都可以通过中断控制寄存器来屏蔽(参见寄存器 REG40H、寄存器 REG41H、寄
存器
REG42H、寄存器 REG43H、寄存器 REG44H)。
位置
中断号
含义
位置
中断号
含义
寄存器
48H[7]
IRQ1
电源
ACIN 超压
寄存器
4AH[3]
IRQ20
DCDC3 电压过低
寄存器
48H[6]
IRQ2
电源
ACIN 插入
寄存器
4AH[2]
保留
寄存器
48H[5]
IRQ3
电源
ACIN 移除
寄存器
4AH[1]
IRQ22
PEK 短按
寄存器
48H[4]
IRQ4
电源
VBUS 超压
寄存器
4AH[0]
IRQ23
PEK 长按
寄存器
48H[3]
IRQ5
电源
VBUS 插入
寄存器
4BH[7]
IRQ24
N_OE 开机
寄存器
48H[2]
IRQ6
电源
VBUS 移除
寄存器
4BH[6]
IRQ25
N_OE 关机
寄存器
48H[1]
IRQ7
VBUS 电压小于
VHOLD
寄存器
4BH[5]
IRQ26
VBUS 有效
寄存器
48H[0]
保留
寄存器
4BH[4]
IRQ27
VBUS 无效
寄存器
49H[7]
IRQ8
电池接入
寄存器
4BH[3]
IRQ28
VBUS Session Valid
寄存器
49H[6]
IRQ9
电池移除
寄存器
4BH[2]
IRQ29
VBUS Session End
寄存器
49H[5]
IRQ10
进入电池激活模式
寄存器
4BH[1]
IRQ30
低电警告
LEVEL1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com