Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 18 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 18 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 15Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 16Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 17Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 18Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 19Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 20Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 21Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 22Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 18/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
Host 可以通过 TWSI 访问 AXP209 的内部寄存器来设置 IPS 的参数和读取其反馈的信息。
限压/限流模式和直通模式
为了不影响
USB 通讯,VBUS 通路默认工作在“VBUS 限压模式”。在此模式下,AXP209 会将 VBUS
电压维持在一个可设置的参考电压
VHOLD 之上,以满足 USB 规范。VHOLD 默认为 4.4V,可在寄存器
Reg30H[5:3]调整。
如果系统对从
USB VBUS 吸取的电流大小有限制需求,则提供一个限流模式可供选择(参见寄存器
REG30H[1]),限流值可选 900mA/500mA/100mA(寄存器 Reg30H[0])。
如果系统只是使用
USB 供电而不介意 USB 通讯,或者使用 USB 电源适配器,可以通过修改寄存器
REG30H[6]将 AXP209 设置成“VBUS 直通模式”,此时 AXP209 会优先满足应用系统的用电需求。当 USB
Host 驱动能力太弱或系统耗电太强而使 VBUS 电压低于 VHOLD,AXP209 将发出 IRQ,告知 Host VBUS
供电能力弱,指示
USB 通信可能会受到影响,后续动作可由 Host 软件决定。
外部电源插入时 AXP209 的反应
AXP209 可以自动检测外部电源的插入动作。当 AXP209 检测到外部电源插入后,会自动判断外部电
源是否可用,并将结果设置在相应的寄存器中,同时发出
IRQ,通知 Host。
关于外部电源的寄存器状态位及含义如下表所示
:
寄存器的状态位
含义
寄存器
REG00H[7]
指示外部适配器电源
ACIN 是否存在
寄存器
REG00H[6]
指示外部适配器电源
ACIN 是否可用
寄存器
REG00H[5]
指示外部电源
VBUS 是否存在
寄存器
REG00H[4]
指示外部电源
VBUS 是否可用
寄存器
REG00H[3]
指示接入外部电源
VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD
寄存器
REG00H[1]
指示外部电源
ACIN/VBUS 是否在 PCB 上短接
寄存器
REG00H[0]
指示系统是否由
ACIN/VBUS 触发开机
“指示接入外部电源
VBUS 时,VBUS 的电压是否高于 VHOLD”这个标志位,可以让 Host 在收到 IRQ7
时
(指 VBUS 供电能力弱),判断 VBUS 是因为系统负载接入而被拉低还是因为外部电源本身电压就低于
VHOLD,从而方便 Host 软件决定是继续工作在限压模式还是改为直通模式。
是否选用 VBUS 作为输入电源
AXP209 是否选用 VBUS 作为输入电源,将由 N_VBUSEN 和寄存器 REG30H[7]来决定:
N_VBUSEN
REG30H[7]
输入电源
含义
Low
0
VBUS
VBUS 有效且无 ACIN 时选用
Low
1
VBUS
VBUS 有效时可以 VBUS 作为输入电源



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com