Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AXP209 Datasheet(PDF) 28 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Part # AXP209
Description  Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  XPOWER [Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd]
Direct Link  http://www.x-powers.com/en.php/Index/index
Logo XPOWER - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

AXP209 Datasheet(HTML) 28 Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd

Back Button AXP209 Datasheet HTML 24Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 25Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 26Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 27Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 28Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 29Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 30Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 31Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd AXP209 Datasheet HTML 32Page - Shenzhen X-Powers Technology Co ., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 45 page
background image
VQ.QW WPPIQPWE CC
Confidential
Page 28/45
Enhanced single Cell Li-Battery and Power System Management IC
AXP209
寄存器
49H[4]
IRQ11
退出电池激活模式
寄存器
4BH[0]
IRQ31
低电警告
LEVEL2
寄存器
49H[3]
IRQ12
正在充电
寄存器
4CH[7]
IRQ32
定时器中断
寄存器
49H[2]
IRQ13
充电完成
寄存器
4CH[6]
IRQ33
PEK 上升沿
寄存器
49H[1]
IRQ14
电池温度过高
寄存器
4CH[5]
IRQ34
PEK 下降沿
寄存器
49H[0]
IRQ15
电池温度过低
寄存器
4CH[4]
保留
寄存器
4AH[7]
IRQ16
IC 内部过温
寄存器
4CH[3]
IRQ35
GPIO3 输入边沿触发
寄存器
4AH[6]
IRQ17
充电电流不足
寄存器
4CH[2]
IRQ36
GPIO2 输入边沿触发
寄存器
4AH[5]
IRQ18
DCDC1 电压过低
寄存器
4CH[1]
IRQ37
GPIO1 输入边沿触发
寄存器
4AH[4]
IRQ19
DCDC2 电压过低
寄存器
4CH[0]
IRQ38
GPIO0 输入边沿触发
10 寄存器(Registers)
第
1 组,电源控制类
地址
寄存器描述
R/W
默认值
00
电源状态寄存器
R
01
电源模式
/充电状态寄存器
R
02
OTG VBUS 状态寄存器
R
04-0F
数据缓存寄存器
R/W
00H
12
DC-DC2/3 & LDO2/3/4&EXTEN 控制寄存器
R/W
XXH
23
DC-DC2 电压设置寄存器
R/W
XXH
25
DC-DC2/LDO3 电压斜率参数设置寄存器
R/W
00H
27
DC-DC3 电压设置寄存器
R/W
XXH
28
LDO2/3 电压设置寄存器
R/W
XXH
30
VBUS-IPSOUT 通路设置寄存器
R/W
60H
31
VOFF 关机电压设置寄存器
R/W
X3H
32
关机、电池检测、
CHGLED 控制寄存器
R/W
46H
33
充电控制寄存器
1
R/W
CXH
34
充电控制寄存器
2
R/W
41H
35
备用电池充电控制寄存器
R/W
22H
36
PEK 参数设置寄存器
R/W
5DH
37
DCDC 转换器工作频率设置寄存器
R/W
08H
38
电池充电低温报警设置寄存器
R/W
A5H
39
电池充电高温报警设置寄存器
R/W
1FH
3A
APS 低电 Level1 设置寄存器
R/W
68H
3B
APS 低电 Level2 设置寄存器
R/W
5FH
3C
电池放电低温报警设置寄存器
R/W
FCH
3D
电池放电高温报警设置寄存器
R/W
16H
80
DCDC 工作模式设置寄存器
R/W
E0H
82
ADC 使能设置寄存器 1
R/W
83H



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com