Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 9 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 9 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
9
TP4056 将 TEMP 管脚的电压同芯片内部的两个
阈值
VLOW 和 VHIGH 相比较,以确认电池的温度
是否超出正常范围。在
TP4056 内部,VLOW 被
固定在
45%×Vcc,VHIGH 被固定在 80%×Vcc。
如 果
TEMP 管 脚 的 电 压 VTEMP<VLOW 或 者
VTEMP>VHIGH ,则表示电池的温度太高或者太
低,充电过程将被暂停;如果
TEMP 管脚的电
压
VTEMP 在 VLOW 和 VHIGH 之间,充电周期则继
续。
如果将
TEMP 管脚接到地线,电池温度监测功
能将被禁止。
确定
R1和R2的值
R1和R2的值要根据电池的温度监测范围和
热敏电阻的电阻值来确定,现举例说明如下:
假设设定的电池温度范围为
TL~TH,(其中
TL<TH);电池中使用的是负温度系数的热敏电
阻(
NTC),RTL为其在温度TL时的阻值,RTH
为其在温度
TH时的阻值,则RTL>RTH,那么,
在温度
TL时,第一管脚TEMP端的电压为:
2
1
2
TL
TEMPL
TL
R R
V
VIN
R R R
在温度
TH时,第一管脚TEMP端的电压为:
2
1
2
TH
TEMPH
TH
R R
V
VIN
R R R
然后,由VTEMPL=VHIGH=k2×Vcc (k2=0.8)
VTEMPH=VLOW=k1×Vcc (k1=0.45)
则可解得:
2
1
1 2
2
1
1
1 2
2
1 2
(
)
1
(
)
(
)
2
(
)
(
)
TL TH
TL
TH
TL TH
TL
TH
R R K
K
R
R
R K K
R R K
K
R
R K K K
R K
K K
同理,如果电池内部是正温度系数(
PTC)
的热敏电阻,则>,我们可以计算得到:
2
1
1 2
2
1
1
1 2
2
1 2
(
)
1
(
)
(
)
2
(
)
(
)
TL TH
TH
TL
TL TH
TH
TL
R R K
K
R
R
R K K
R R K
K
R
R K K K
R K
K K
从上面的推导中可以看出,待设定的温度
范围与电源电压
Vcc是无关的,仅与R1、R2、
RTH、RTL有关;其中,RTH、RTL可通过查阅相
关的电池手册或通过实验测试得到。
在实际应用中,若只关注某一端的温度特
性,比如过热保护,则
R2 可以不用,而只用
R1 即可。R1 的推导也变得简单,在此不再赘述。
欠压闭锁
一个内部欠压闭锁电路对输入电压进行监
控,并在
Vcc 升至欠压闭锁门限以上之前使充
电器保持在停机模式。
UVLO 电路将使充电器
保持在停机模式。如果
UVLO 比较器发生跳变,
则在
Vcc 升至比电池电压高 100mV 之前充电器
将不会退出停机模式。
手动停机
在充电循环中的任何时刻都能通过置
CE
端为低电位或去掉
RPROG(从而使 PROG 引脚浮
置)来把
TP4056 置于停机模式。这使得电池漏
电流降至
2μA 以下,且电源电流降至 55μA 以
下。重新将
CE 端置为高电位或连接设定电阻器
可启动一个新的充电循环。
如果 TP4056 处于欠压闭锁模式,则
CHRG
和
引脚呈高阻抗状态:要么 Vcc 高出 BAT
引脚电压的幅度不足 100mV,要么施加在 Vcc 引
脚上的电压不足。
自动再启动
一旦充电循环被终止,TP4056 立即采用一
个具有 1.8ms 滤波时间( RECHARGE
t
)的比较器
来对 BAT 引脚上的电压进行连续监控。当电池
电压降至 4.05V(大致对应于电池容量的 80%
至 90%)以下时,充电循环重新开始。这确保
了电池被维持在(或接近)一个满充电状态,
并免除了进行周期性充电循环启动的需要。在
再充电循环过程中,
CHRG 引脚输出进入一个
强下拉状态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com