Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 8 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 8 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
8
间的电阻器来设定的。设定电阻器和充电电流
采用下列公式来计算:
根据需要的充电电流来确定电阻器阻值,
1200
PROG
BAT
R
I
(误差±
10%)
客户应用中,可根据需求选取合适大小的
RPROG
RPROG 与充电电流的关系确定可参考下表:
RPROG (k)
IBAT (mA)
30
50
20
70
10
130
5
250
4
300
3
400
2
580
1.6
690
1.4
780
1.2
900
1.1
1000
充电终止
当充电电流在达到最终浮充电压之后降至
设定值的
1/10 时,充电循环被终止。该条件是
通过采用一个内部滤波比较器对
PROG 引脚进
行 监 控 来 检 测 的 。 当
PROG 引 脚 电 压 降 至
100mV 以下的时间超过 TERM
t
(一般为 1.8ms)
时,充电被终止。充电电流被锁断,TP4056 进
入待机模式,此时输入电源电流降至 55μA。
(注:C/10 终止在涓流充电和热限制模式中失
效)。
充 电 时 ,
BAT 引 脚 上 的 瞬变 负 载 会 使
PROG 引脚电压在 DC 充电电流降至设定值的
1/10 之间短暂地降至 100mV 以下。终止比较器
上的 1.8ms 滤波时间( TERM
t
)确保这种性质的
瞬变负载不会导致充电循环过早终止。一旦平
均充电电流降至设定值的 1/10 以下,
TP4056
即终止充电循环并停止通过 BAT 引脚提供任何
电流。在这种状态下,
BAT 引脚上的所有负载
都必须由电池来供电。
在待机模式中,
TP4056 对 BAT 引脚电压进
行连续监控。如果该引脚电压降到 4.05V 的再
充电电门限( RECHRG
V
)以下,则另一个充电循环
开始并再次向电池供应电流。
图 1 示出了一个典型充电循环的状态图。
充电状态指示器
TP4056有两个漏极开路状态指示输出端,
和
。当充电器处于充电状态时,
被拉到低电平,在其它状态,
处于
高阻态。当电池的温度处于正常温度范围之外,
和
管脚都输出高阻态。
当TEMP端典型接法使用时, 当电池没有接
到充电器时
,表示故障状态: 红灯和绿灯都不亮
在
TEMP端接GND时,电池温度检测不起作
用
,当电池没有接到充电器时,
输出脉冲
信号表示没有安装电池。当电池连接端
BAT管
脚的外接电容为
10uF时
闪烁频率约
1-4秒
当不用状态指示功能时,将不用的状态指
示输出端接到地。
充电状态
红灯
绿灯
正在充电状态
亮
灭
电池充满状态
灭
亮
欠压,电池温度过高,过低
等故障状态
,或无电池接入
(TEMP使用)
灭
灭
BAT端接10u电容,无电池
(TEMP=GND)
绿灯亮,红灯闪烁
T=1-4 S
热限制
如果芯片温度升至约 140℃的预设值以上,
则一个内部热反馈环路将减小设定的充电电流,
直到 150℃以上减小电流至 0。该功能可防止
TP4056 过热,并允许用户提高给定电路板功率
处理能力的上限而没有损坏
TP4056 的风险。在
保证充电器将在最坏情况条件下自动减小电流
的前提下,可根据典型(而不是最坏情况)环
境温度来设定充电电流。
电池温度监测
为了防止温度过高或者过低对电池造成的
损害,
TP4056 内部集成有电池温度监测电路。
电池温度监测是通过测量
TEMP 管脚的电压实
现的,
TEMP 管脚的电压是由电池内的 NTC 热
敏电阻和一个电阻分压网络实现的,如图
1 所
示。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com