Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 11 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 11 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
11
局以最大幅度地增加可使用的充电电流,这一
点非常重要。用于耗散
IC 所产生的热量的散热
通路从芯片至引线框架,并通过底部的散热片
到达
PC 板铜面。PC 板铜面为散热器。散热片
相连的铜箔面积应尽可能地宽阔,并向外延伸
至较大的铜面积,以便将热量散播到周围环境
中。至内部或背部铜电路层的通孔在改善充电
器的总体热性能方面也是颇有用处的。当进行
PC 板布局设计时,电路板上与充电器无关的其
他热源也是必须予以考虑的,因为它们将对总
体温升和最大充电电流有所影响。
增加热调节电流
降低内部
MOSFET 两端的压降能够显著减
少
IC 中的功耗。在热调节期间,这具有增加输
送至电池的电流的作用。对策之一是通过一个
外部元件(例如一个电阻器或二极管)将一部
分功率耗散掉。
实例:通过编程使一个从
5V 交流适配器获
得工作电源的
TP4056 向一个具有 3.75V 电压的
放电锂离子电池设置为
800mA 的满幅充电电
流。假设 JA
为 125℃/W,则在 25℃的环境温度
条件下,充电电流近似为:
145
25
768
(5
3.75 ) 125 /
BAT
C
C
I
mA
V
V
C W
  
通过降低一个与
5V 交流适配器串联的电阻器
两端的电压(如图
3 所示),可减少片上功耗,
从而增大热调整的充电电流:
145
25
(
)
BAT
S
BAT CC
BAT
JA
C
C
I
V
I R
V
  
图
3:一种尽量增大热调节模式充节电流
的电路
利用二次方程可求出
2
BAT
I
。
2
4
(145
)
(
)
(
)
2
CC
A
S
BAT
S
BAT
JA
BAT
CC
R
C T
V V
V V
I
R
 
取
RCC=0.25Ω、VS=5V、VBAT=3.75V、TA=25℃
且
/W
℃
125
JA
,我们可以计算出热调整的
充电电流:
IBAT=948mA,结果说明该结构可以在
更高的环境温度下输出
800MA 满幅充电.
虽然这种应用可以在热调整模式中向电池
输送更多的能量并缩短充电时间,但在电压模
式中,如果
VCC 变得足够低而使 TP4056 处于低
压降状态,则它实际上有可能延长充电时间。
图
4 示出了该电路是如何随着 RCC 的变大而导
致电压下降的。
当为了保持较小的元件尺寸并避免发生
压降而使
RCC 值最小化时,该技术能起到最佳的
作用。请牢记选择一个具有足够功率处理能力
的电阻器。
V
CC 旁路电容器
输入旁路可以使用多种类型的电容器。然
而,在采用多层陶瓷电容器时必须谨慎。由于
有些类型的陶瓷电容器具有自谐振和高 Q 值的
特点,因此,在某些启动条件下(比如将充电
器输入与一个工作中的电源相连)有可能产生
高的电压瞬态信号。增加一个与 X5R 陶瓷电容
器串联的 1.5Ω电阻器将最大限度地减小启动
电压瞬态信号。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com