Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 10 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 10 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
10
图
1:一个典型充电循环的状态图
稳定性的考虑
在恒定电流模式中,位于反馈环路中的是
PROG 引脚,而不是电池。恒定电流模式的稳定
性受
PROG 引脚阻抗的影响。当 PROG 引脚上
没有附加电容会减小设定电阻器的最大容许阻
值。
PROG 引脚上的极点频率应保持在 CPROG,
则可采用下式来计算
RPROG 的最大电阻值:
PROG
PROG
C
R
5
10
2
1
对用户来说,他们更感兴趣的可能是充电
电流,而不是瞬态电流。例如,如果一个运行
在低电流模式的开关电源与电池并联,则从
BAT 引脚流出的平均电流通常比瞬态电流脉冲
更加重要。在这种场合,可在
PROG 引脚上采
用一个简单的
RC 滤波器来测量平均的电池电
流(如图
2 所示)。在 PROG 引脚和滤波电容器
之间增设了一个
10k 电阻器以确保稳定性。
图
2:隔离 PROG 引脚上的容性负载
和滤波电路
功率损耗
TP4056 因热反馈的缘故而减小充电电流的
条件可通过
IC 中的功率损耗来估算。这种功率
损耗几乎全部都是由内部
MOSFET 产生的――
这可由下式近似求出:
BAT
BAT
CC
D
I
V
V
P
)
(
式中的
PD 为耗散的功率,VCC 为输入电源电压,
VBAT 为电池电压,IBAT 为充电电流。当热反馈开
始对
IC 提供保护时,环境温度近似为:
145
A
D JA
T
C P
 
145
(
)
A
CC
BAT
BAT
JA
T
C V
V
I
 
实例:通过编程使一个从
5V 电源获得工作电源
的
TP4056 向一个具有 3.75V 电压的放电锂离子
电 池 提 供
800mA 满 幅 度 电 流 。 假 设 JA
为
150℃/W ( 请 参 见 电 路 板 布 局 的 考 虑 ), 当
TP4056 开始减小充电电流时,环境温度近似为:
145
(5
3.75 ) (800 ) 150 /
A
T
C
V
V
mA
C W
 
145
0.5
150 /
145
75
A
T
C
W
C W
C
C
 
  
65
A
T
C
 
TP4056 可在 65℃以上的环境温度条件下使用,
但充电电流将被降至
800mA 以下。对于一个给
定的环境温度,充电电流可有下式近似求出:
145
(
)
A
BAT
CC
BAT
JA
C T
I
V
V
 
正如工作原理部分所讨论的那样,当热反馈使
充电电流减小时,
PROG 引脚上的电压也将成比
例地减小。
切记不需要在
TP4056 应用设计中考虑最
坏的热条件,这一点很重要,因为该
IC 将在结
温达到
145℃左右时自动降低功耗。
热考虑
由 于
ESOP8/EMSOP8 封装的外形尺寸很
小,因此,需要采用一个热设计精良的
PC 板布



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com