Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 12 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 12 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
12
充电电流软启动
TP4056 包括一个用于在充电循环开始时最
大限度地减小涌入电流的软启动电路。当一个
充电循环被启动时,充电电流将在 20μs 左右
的时间里从 0 上升至满幅全标度值。在启动过
程中,这能够起到最大限度地减小电源上的瞬
变电流负载的作用。
反向极性输入电压保护
在有些应用中,需要在
VCC 上进行反向极
性电压保护。如果电源电压足够高,则可采用
一个串联隔离二极管。在其他必须保持低降压
的场合,可以采用一个
P 沟道 MOSFET(如图
5 所示)。
图 5:低损耗输入反向极性保护
USB 和交流适配器电源
TP4056 允许从一个交流适配器或一个 USB
端口进行充电。图
6 示出了如何将交流适配器
与
USB 电源输入加以组合的一个实例。一个 P
沟道
MOSFET(MP1)被用于防止交流适配器
接入时信号反向传入
USB 端口,而一个肖特基
二极管(
D1)则被用于防止 USB 功率在经过 1K
下拉电阻器时产生损耗。
一般来说,交流适配器能够提供比电流限
值为
500mA 的 USB 端口大得多的电流。因此,
当 交 流 适 配 器 接 入 时 , 可 采 用 一 个
N 沟 道
MOSFET(MN1)和一个附加的 10K 设定电阻
器来把充电电流增加至
600mA。
图 6:交流适配器与 USB 电源的组合



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com