Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
6
引脚功能
TEMP(引脚 1):电池温度检测输入端。将
TEMP 管脚接到电池的 NTC 传感器的输出
端。如果
TEMP 管脚的电压小于输入电压的
45%或者大于输入电压的 80%,意味着电池
温度过低或过高,则充电被暂停。
如果
TEMP 直接接 GND,电池温度检
测功能取消,其他充电功能正常。
PROG(引脚 2):恒流充电电流设置和充电
电流监测端。从
PROG 管脚连接一个外部电
阻到地端可以对充电电流进行编程。在预充
电阶段,此管脚的电压被调制在
0.1V;在恒
流充电阶段,此管脚的电压被固定在
1V。
在充电状态的所有模式,测量该管脚的电压
都可以根据下面的公式来估算充电电流:
1200
PROG
BAT
PROG
V
I
R
GND(引脚 3):电源地。
Vcc (引脚 4):输入电压正输入端。此管脚
的电压为内部电路的工作电源。当
Vcc
与
BAT 管脚的电压差小于 30mV 时,TP4056
将进入低功耗的停机模式,此时
BAT 管脚
的电流小于
2uA。
BAT(引脚 5):电池连接端。将电池的正
端连接到此管脚。在芯片被禁止工作或者睡
眠模式,
BAT 管脚的漏电流小于 2uA。BAT
管脚向电池提供充电电流和
4.2V 的限制电
压。
(引脚
6):电池充电完成指示端。
当电池充电完成时
被内部开关拉到
低电平,表示充电完成。除此之外,
管脚将处于高阻态。
(引脚
7)漏极开路输出的充电状态
指示端。当充电器向电池充电时,
管
脚被内部开关拉到低电平,表示充电正在进
行;否则
管脚处于高阻态。
CE(引脚 8)芯片始能输入端。高输入电平
将使
TP4056 处于正常工作状态;低输入电
平使
TP4056 处于被禁止充电状态。CE 管脚
可以被
TTL 电平或者 CMOS 电平驱动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com