Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 16 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 16 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 15Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 16Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 17Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
16
TP4056 使用注意事项及 DEMO 板说明书
一、
TP4056 使用注意事项:
1、TP4056 采用 ESOP8/EMSOP8 封装,使用中需将底部散热片与 PCB 板焊接良好,底
部散热区域需要加通孔
,并有大面积铜箔散热为优。多层 PCB 加充分过孔对散热有
良 好 的 效 果 , 散 热 效 果 不 佳 可 能 引 起 充 电 电 流 受 温 度 保 护 而 减 小 。 在
ESOP8/EMSOP8 背面散热部分加适当的过孔,也方便了手工焊接,(可以从背面过孔
处灌焊锡
,将散热面可靠焊接)。
2、TP4056 应用在大电流充电(700mA 以上),为了缩短充电时间,需增加热耗散电阻
(如下图
R11、R12),阻值范围 0.2~0.5Ω。客户根据使用情况选取合适电阻大小。
3、TP4056 应用中 BAT 端的 10u 电容位置以靠近芯片 BAT 端为优,不宜过远。
4、TP4056 测试中,BAT 端应直接连接电池,不可串联电流表,电流表可接在 Vcc 端。
5、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建议在 BAT 端
和电源输入端各接一个
0.1u 的陶瓷电容,而且在布线时十分靠近 TP4056 芯片。
二、
TP4056 DEMO 板电路图
三、功能演示说明:(工作环境:电源电压
5V,环境温度 25℃。)
1、设置充电电流。(用户可以调节电位器选择需要的充电电流)
闭合
KPR1k,
RPROG=1k
1300mA
闭合
KPR1.2k,
RPROG=1.2k
1000mA
闭合
KPR2k,
RPROG=2k
600mA
闭合
KPR10k,
RPROG=10k
130mA
闭合
KPR103,
RPROG=0.82k-10.5k
120mA-1300mA
2、设置指示灯,红绿双灯指示:
充电状态
指示灯状态
正在充电状态
红灯亮,绿灯灭
电池充满状态
红灯灭,绿灯亮
欠压,电池温度过高,过低,无电池
等故障状态
(TEMP端正常连接)
红灯灭,绿灯灭
BAT端接10u电容,无电池(TEMP端
接地
)
绿灯亮,红灯闪烁



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com