Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

TP4056 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP4056
Description  1A Linear Li-Ion Battery Charger
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP4056 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP4056 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP4056 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP4056
7
方框图
工作原理
TP4056 是专门为一节锂离子或锂聚合物电池而
设计的线性充电器电路,利用芯片内部的功率
晶体管对电池进行恒流和恒压充电。充电电流
可以用外部电阻编程设定,最大持续充电电流
可达
1A,不需要另加阻流二极管和电流检测电
阻。
TP4056 包含两个漏极开路输出的状态指示
输出端,充电状态指示端
和电池故障状态
指示输出端
。芯片内部的功率管理电路
在芯片的结温超过
145℃时自动降低充电电流,
这个功能可以使用户最大限度的利用芯片的功
率处理能力,不用担心芯片过热而损坏芯片或
者外部元器件。这样,用户在设计充电电流时,
可以不用考虑最坏情况,而只是根据典型情况
进行设计就可以了,因为在最坏情况下,
TP4056
会自动减小充电电流。
当输入电压大于电源低电压检测阈值和芯
片使能输入端接高电平时,
TP4056 开始对电池
充电,
管脚输出低电平,表示充电正在进
行。如果电池电压低于
3V,充电器用小电流对
电池进行预充电。当电池电压超过
3V 时,充电
器采用恒流模式对电池充电,充电电流由
PROG
管脚和
GND 之间的电阻 RPROG 确定。当电池电
压接近
4.2V 电压时,充电电流逐渐减小,TP4056
进入恒压充电模式。当充电电流减小到充电结
束阈值时,充电周期结束,
端输出高阻态,
端输出低电位。
充电结束阈值是恒流充电电流的
10%。当
电池电压降到再充电阈值以下时,自动开始新
的充电周期。芯片内部的高精度的电压基准源,
误差放大器和电阻分压网络确保电池端调制电
压的精度在
1%以内,满足了锂离子电池和锂聚
合物电池的要求。当输入电压掉电或者输入电
压低于电池电压时,充电器进入低功耗的睡眠
模式,电池端消耗的电流小于
3uA,从而增加
了待机时间。如果将使能输入端
CE 接低电平,
充电器停止充电
.
充电电流的设定
充电电流是采用一个连接在
PROG 引脚与地之



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com