Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6 Datasheet(PDF) 9 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 9 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 10Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 11Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 12Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 13Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 9 页 共 15 页
 SC69028-1
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K1
19
K2
15
14
K3
00
01
02
K4
03
04
05
18
K5
06
07
08
09
12
K6
0A
10
11
0D
0C
16
K7
1E
0E
1C
1D
13
0B
1A
K8
1B
0F
17
1F
20
21
22
23
K9
24
25
26
27
28
29
2A
30
31
K10
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
GND
43
46
49
4A
4B
4C
4D
58
5D
5B
5E
用户码如下表所示:
编号
0 号
1 号
2 号
3 号
4 号
5 号
6 号
7 号
8 号
9 号
10 号 11 号
CS 脚
接至
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
悬空
用户
码
0E0E
0606
0808
0A0A
0B0B
0C0C 0000
1818
8080
4040
0707
0E0E
说明
:
1) 芯片内置 11 种用户码,如上表。需选择哪一个用户码,就将 CS 脚接通相应的 I/O 口。备注:此 9028 为发尾
码格式。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com