Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6 Datasheet(PDF) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 5 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 5 页 共 15 页
 SC66122-10
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K1
1C
K2
17
10
K3
0D
0E
0F
K4
1D
1E
1F
04
K5
05
06
07
33
12
K6
14
0B
11
5E
08
09
K7
16
1B
1A
18
15
0C
23
K8
13
40
41
20
43
44
24
25
K9
00
01
02
03
0A
26
48
49
4A
K10
4B
70
4D
4E
4F
50
51
65
53
54
GND
71
72
73
58
27
28
5B
5F
19
21
22
用户码如下表所示:用户码如下表所示:
编号
0 号
1 号
2 号
3 号
4 号
5 号
6 号
7 号
8 号
9 号
10 号
CS 脚
接至
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
用户码
E31C
9B44
BF40
1000
FB04
F708
000A
4685
00FF
DB24
FC01
说明
:
1) 芯片内置 11 种用户码,如上表。需选择哪一个用户码,就将 CS 脚接通相应的 I/O 口(CS 接 VCC 时用户码
为
0E86)。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com