Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 3 页 共 15 页
七、
电气特性
典型应用:除非特别说明
,VDD=3.0V, VSS=0V, TA=25℃
参 数
符 号
测试条件
最小
典型
最大
单位
工作电压
VDD
Fosc=455KHz
2.2
3.0
3.3
V
工作电流
IOP
Fosc=455KHz
-
-
1
mA
静态电流
ISB
无按键
-
-
3
uA
高电平输出电流
(OUT)
IOH
VO=1.5V
-
8
-
mA
S 端低电平驱动电流
IIH1
键扫描周期
, VS=3V
1.5
2.5
-
mA
S 端高电平漏电流
IIH2
非键扫描周期
, VS=3V
-
-
0.2
uA
S 端低电平漏电流
IIL1
键扫描周期
, VS=0V
-
-
0.2
uA
S 端高电平驱动电流
IIL2
非键扫描周期
, VS=0V
15
25
-
uA
振荡频率
Freqs
--
440
455
470
KHz
八、
应用说明与典型应用电路
 SC66122-6
按键码如下表所示
:
K0
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K1
80
K2
81
82
K3
83
84
85
K4
86
87
88
89
K5
8A
8B
8C
8D
8E
K6
8F
90
91
92
93
94
K7
95
96
97
98
99
9A
9B
K8
9C
9D
9E
9F
C0
C1
C2
C3
K9
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
K10
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
GND
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
10
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com