Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC6 Datasheet(PDF) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

Part # SC6
Description  16Pin infrared remote control IC
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FUMAN [SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.]
Direct Link  http://www.superchip.cn
Logo FUMAN - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

SC6 Datasheet(HTML) 1 Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.

  SC6 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. SC6 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
深圳市富满电子有限公司
SHENZHEN FUMAN ELECTRONICS CO., LTD.
SC6 系列(文件编号:S&CIC0965)
16Pin 红外线遥控 IC
第 1 页 共 15 页
一、
描述
SC6 系列是为红外遥控应用而设计的一块专用发射集成电路,采用 CMOS 工芯制造。
SC6 系列的管脚设置和应用线路都进行了优化,以节省费用和便于 PCB 布图。
二、
特点
高性能
CMOS 工艺
低功耗
内置晶体管
按键防抖动
可以预置
12 种用户码
外置组件少
支持
66 个按键的键盘
用户码跳接不用接二极管
三、
产品应用
音频设备
磁带录像机
空调
电视机
四、
引脚图及说明
1
2
3
4
5
6
7
89
10
11
12
13
14
15
16
VSS
OSC
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
CS
OUT
VDD
K0
SOP-16
引脚序号
管脚名称
I/O
引脚功能
1
VSS
P
电源负端。
2
OSC
I/O
晶振。
3~13
K0~K10
I/O
键扫描输入
/输出端。
14
CS
I
用户码选择端。
15
OUT
O
遥控发射数据输出端。
16
VDD
P
电源正端。


Similar Part No. - SC6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Socay Electornics Co., ...
SC6-050 SOCAY-SC6-050 Datasheet
406Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC6-065 SOCAY-SC6-065 Datasheet
406Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC6-075 SOCAY-SC6-075 Datasheet
406Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC6-090 SOCAY-SC6-090 Datasheet
406Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
SC6-110 SOCAY-SC6-110 Datasheet
406Kb / 4P
Radial Lead Resettable Polymer PTCs
More results

Similar Description - SC6

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
FM6122S-61T FUMAN-FM6122S-61T Datasheet
113Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6122S-61TB FUMAN-FM6122S-61TB Datasheet
117Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6122S-63T FUMAN-FM6122S-63T Datasheet
97Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6122S-63TB FUMAN-FM6122S-63TB Datasheet
115Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6123 FUMAN-FM6123 Datasheet
235Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6123CH FUMAN-FM6123CH Datasheet
91Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6123CL FUMAN-FM6123CL Datasheet
91Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
FM6123S-CH FUMAN-FM6123S-CH Datasheet
97Kb / 5P
16Pin infrared remote control IC
SC50462T FUMAN-SC50462T Datasheet
255Kb / 4P
16Pin infrared remote control IC
TC6122 FUMAN-TC6122 Datasheet
159Kb / 15P
16PIN infrared remote control IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com