Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 18 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 50 page
background image
A3-17
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
(写No.AF00-334)
SW-N8RM形【SC1JBRAN-...】
(写No.AF00-287)
SW-N10RM形【SC2CBRAN-...】
質量:12.2kg
質量:12.9kg
接続図
※1 補助接点3a3b×2の場合
スーパーマグネット
スーパーマグネット
1/L1 3/L2 5/L3 43
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
1/T1 3/T2 5/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
42
21
21
22
22
53
54
61
62
83
84
71
72
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
97 95
98 96
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
(写No.AF00-325)
SW-N11RM形【SC3ABRAN-...】
SW-N12RM形【SC4ABRAN-...】
SW-N14RM形【SC6ABRAN-...】
質量:23.7kg
質量:85kg
※1 補助接点3a3b×2の場合
※1 補助接点3a3b×2の場合
※2 制御回路電源用M4タップ
スーパーマグネット
スーパーマグネット
補助端子
M3.5
M10
主端子
(リセットストローク:4mm)
リセットボタン
4-M6
取付穴
M10
M3.5
M3.5
コイル端子
補助端子
主端子
47
169
125.5
25
68.5
330
184
131
2
25
47
300
153
補助端子
M3.5
M10
主端子
(リセットストローク:3mm)
リセットボタン
補助端子
M3.5
4-M6
取付穴
M10
M3.5
コイル端子
主端子
47
153
330
184
131
2
300
25
79
47
85
182
20
補助端子
M3.5
(リセットストローク:3mm)
M12
主端子
リセットボタン
4-M8
取付穴
M12
M3.5
M3.5
コイル端子
補助端子
主端子
56
30
187
72
96
210
2.3
151
360
168
56
300
30
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
1/T1 3/T2 5/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
42
21
21
22
22
53
54
61
62
83
84
71
72
2/T1 4/T2 6/T3
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
1/T1 3/T2 5/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
42
21
21
22
22
53
54
61
62
83
84
71
72
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
97 95
98 96
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
1/T1 3/T2 5/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
42
21
21
22
22
53
54
61
62
83
84
71
72
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
97 95
98 96
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
※1 補助接点3a3b×2の場合
(写No.AF00-246)
SW-N7RM形【SC1FBRAN-...】
質量:7.6kg
スーパーマグネット
M8
(リセットストローク4mm)
M3.5
リセットボタン
主端子
補助端子
3-M6
M8
M3.5
M3.5
コイル端子
補助端子
主端子
取付穴
2
20
56
32
15
142.5
93
260
138
40
290
147
104
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
※1
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
接続図
1/L1 3/L2 5/L3 43
A1 A2
1/L1 3/L2 5/L3
1/T1 3/T2 5/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
42
21
21
22
22
53
54
61
62
83
84
71
72
2/T1 4/T2 6/T3
※1 補助接点3a3b×2の場合
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
※1
※1
(注1)EMCの適合が必要な場合は,本体の
金属ベースを接地してください。
297
45
700
70
300
40
400
45
262
365
179.5
350
650
38
70
50
371
M4
補助端子
主端子
M16
6-M10
取付穴
リセットボタン
(リセットストローク:3mm)
M16
主端子
M3.5
補助端子
最小
接地金属
※1
コイル端子
M3.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com