Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 29 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 25Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 26Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 29 / 50 page
background image
A3-28
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
●
電磁開閉器(ケ−スカバ−なし)
シリーズ
新 
 
シリーズ
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V
2.2
2.7
2.7
4
380-440V
2.7
4
4
7.5
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
200-240V
11
13
13
18
380-440V
7
9
9
17
1a〔10〕
1b〔01〕
1a〔10〕
1b〔01〕
2a〔20〕
1a1b〔11〕
2b〔02〕
2a〔20〕
1a1b〔11〕
2b〔02〕
2a2b〔22〕
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.1
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
希望小売
価格〔円〕
希望小売
価格〔円〕
補助接点構成
■内指定
三相かご形
モ−タ適用
容量〔kW〕
SC11ZAN-□■20
SC11ZAN-□■21
SC11ZAN-□■22
SC11ZAN-□■23
SC11ZAN-□■24
SC11ZAN-□■25
SC13ZAN-□■20
SC13ZAN-□■21
SC13ZAN-□■22
SC13ZAN-□■23
SC13ZAN-□■24
SC13ZAN-□■25
−
SC14ZAN-□■20
SC14ZAN-□■21
SC14ZAN-□■22
SC14ZAN-□■23
SC14ZAN-□■24
SC14ZAN-□■25
−
SC20ZAN-□■20
SC20ZAN-□■21
SC20ZAN-□■22
SC20ZAN-□■23
SC20ZAN-□■24
SC20ZAN-□■25
SC20ZAN-□■26
−
−
SC11ZAN-□■40
SC11ZAN-□■41
SC11ZAN-□■42
SC11ZAN-□■43
SC11ZAN-□■44
SC11ZAN-□■45
SC13ZAN-□■40
SC13ZAN-□■41
SC13ZAN-□■42
SC13ZAN-□■43
SC13ZAN-□■44
SC13ZAN-□■45
SC13ZAN-□■46
SC14ZAN-□■40
SC14ZAN-□■41
SC14ZAN-□■42
SC14ZAN-□■43
SC14ZAN-□■44
SC14ZAN-□■45
SC14ZAN-□■46
SC20ZAN-□■40
SC20ZAN-□■41
SC20ZAN-□■42
SC20ZAN-□■43
SC20ZAN-□■44
SC20ZAN-□■45
SC20ZAN-□■46
SC20ZAN-□■47
SC20ZAN-□■48
主回路電圧200V
主回路電圧400V
納
期
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
−
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
−
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
−
−
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
S
C
納
期
SW-03Y
SW-0Y
SW-05Y
SW-5-1Y
■クイック端子と従来ねじ端子との配線作業性の比較
●
標準端子に丸形圧着端子を配線する場合
(写No.AF95-260)
(写No.AF95-261)
(写No.AF95-262)
(写No.AF95-263)
(写No.AF95-258)
(写No.AF95-259)
●
クイック端子に丸形圧着端子を配線する場合
100
50
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
〔コ−ド〕
形式
商品コード ❶
商品コード ❶
5,820
6,220
7,660
9,880
❷
5,820
6,220
7,660
9,880
❷
(注1) 定格は,JIS C 8201-4-1およびJEM1038に準拠した定格を示します。
❶商品コ−ド欄の□には,コイル電圧指定コ−ド,■には補助接点指定コ−ドが入ります。詳細はA2-3ペ−ジ参照をご参照ください。
❷補助接点2a,1a1b,2b品の希望小売価格を示します。補助接点2a2b品は,10,460円です。
①ねじを緩める
 ②ねじを取外す
③ねじを丸形圧着端子に
取付けて端子にセットする
④ねじを締める
配線時間(比率)
❸
配線時間(比率)
❸
❶ 輸送中の異常な衝撃などにより,ねじの先端が接点台ま
 で落下している場合は,ドライバなどの先端でねじを押
 し上げてから圧着端子などを挿入してください。
❷ ねじ締めは,配線しないねじも含め,すべて行ってくだ
 さい。
❸ 標準端子への配線時間を100とした場合の配線時間の比
 率を示します。
②ねじを締める❷
①丸形圧着端子を挿入する❶
電磁接触器・電磁開閉器
クイック端子付電磁接触器, 開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com