Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 33 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 50 page
background image
A3-32
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
●
直流操作形
●
03/V∼5-1/V形
交流操作の場合
■制御コイル電圧
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ
(AC-3)
200-
240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
380-
440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ
(AC-3)
200-
240V
11
13
13
18
19
19
380-
440V
7
9
9
13
17
17
抵抗負荷
(AC-1)
200-
240V
20
20
20
25
32
32
380-
440V
20
20
20
25
32
32
−
−
1a
1b
−
−
1a
1b
1a2b
  
20
20
20
25
32
32
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
機械ラッチ形電磁接触器(非可逆形)
機械ラッチ形電磁接触器(可逆形)
−
−
1aX2
1bX2
−
−
1aX2
1bX2
1a2bX2
SC-03/VG
SC-0/VG
SC-05/VG
SC-4-0/VG
SC-4-1/VG
SC-5-1/VG
SC-03RM/VG
SC-0RM/VG
SC-05RM/VG
SC-4-0RM/VG
SC-4-1RM/VG
SC-5-1RM/VG
SC11AD-□00
SC13AD-□00
SC14AD-□10
SC14AD-□01
SC18AD-□00
SC19AD-□00
SC20AD-□10
SC20AD-□01
SC20AD-□12
SC11RD-□00
SC13RD-□00
SC14RD-□10
SC14RD-□01
SC18RD-□00
SC19RD-□00
SC20RD-□10
SC20RD-□01
SC20RD-□12
希望小売
価格
〔円〕
7,310
8,930
10,790
14,040
14,630
15,540
15,540
17,030
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
○
希望小売
価格
〔円〕
17,060
18,040
25,940
32,710
34,110
36,220
36,220
41,830
フレーム
03/V形
0/V形
05/V形
4-0/V形
4-1/V形
5-1/V形
適用電圧・周波数(AC)
24V 50Hz / 24-26V 60Hz
48V 50Hz / 48-52V 60Hz
100V 50Hz / 100-110V 60Hz
100-110V 50Hz / 110-120V 60Hz
110-120V 50Hz / 120-130V 60Hz
200V 50Hz / 200-220V 60Hz
200-220V 50Hz / 220-240V 60Hz
指定コード
E
F
1
H
K
2
M
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
03/VG∼5-1/VG形
直流操作の場合
●直流操作の場合
フレーム
03/VG形
0/VG形
05/VG形
4-0/VG形
4-1/VG形
5-1/VG形
適用電圧
DC24V
DC48V
DC60V
DC100V
DC110V
DC120V
DC200V
DC210V
DC220V
指定コード
E
F
G
1
H
K
2
Y
M
●N1/VS∼N14/VS形
交流/直流両用操作の場合
● 交流操作の場合
フレーム
N1/VS形
N14/VS形
適用電圧・周波数
AC
24-25V 50Hz / 60Hz
48-50V 50Hz / 60Hz
100-110V 50Hz / 60Hz
200-220V 50Hz / 60Hz
指定コード
E
F
1
2
DC
24V
48V
100-110V
200-220V
∼
SC-03/V
SC-0/V
SC-05/V
SC-4-0/V
SC-4-1/V
SC-5-1/V
SC-N1/VS
SC-N2/VS
SC-N2S/VS
SC-N3/VS
SC-N4/VS
SC-N5/VS
SC-N6/VS
SC-N7/VS
SC-N8/VS
SC-N10/VS
SC-N11/VS
SC-N12/VS
SC-N14/VS
瞬時電磁コイル容量〔VA〕
投入コイル
95
95
95
95
95
95
100
100
115
115
161
161
229
229
273
273
490
490
500
引外しコイル
150
150
150
150
150
150
140
140
140
140
266
266
266
266
385
385
385
385
660
標準コイル電圧
AC100V
AC100V 50Hz
AC100-110V 60Hz
AC200V
AC200V 50Hz
AC200-220V 60Hz
100V
AC100-110V
50 / 60Hz
DC100-110V
200V
AC200-220V
50 / 60Hz
DC200-220V
最小励磁時間
〔秒〕
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
形式
SC-03/VG
SC-0/VG
SC-05/VG
SC-4-0/VG
SC-4-1/VG
SC-5-1/VG
SC-N1/VS
SC-N2/VS
SC-N2S/VS
SC-N3/VS
SC-N4/VS
SC-N5/VS
SC-N6/VS
SC-N7/VS
SC-N8/VS
SC-N10/VS
SC-N11/VS
SC-N12/VS
SC-N14/VS
瞬時電磁コイル容量〔W〕
投入コイル
7
7
7
7
7
7
95
95
110
110
153
153
216
216
260
260
515
515
500
引外しコイル
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
198
198
198
198
294
294
294
294
660
標準コイル電圧
DC100, 110V
200, 220V
100V
DC100-110V
AC100-110V
50 / 60Hz
200V
DC200-220V
AC200-220V
50 / 60Hz
最小励磁時間
〔秒〕
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
形式
(
)
(
  )
(
  )
(注1)上表の値は, 20℃制御コイル冷状態での一例を示す。
制御コイル定格:200∼220V 50/60Hz, 印加電圧:AC220V 60Hzの場合。
(注2)上記コイル電圧のほかは, ご相談ください。
(注3)SC-N1/VS∼N14/VS形の場合, 投入コイル側に連続的に電圧を印加しますと投入後も若干
漏れ電流が流れますが, 異常ではありません。
(注1)上表の値は, 20℃制御コイル冷状態での一例を示す。
制御コイル定格:200V, 印加電圧:DC200Vの場合。
(注2)上記コイル電圧のほかは, ご相談ください。
(注3)SC-N1/VS∼N14/VS形の場合, 投入コイル側に連続的に電圧を印加しますと投入後も若干漏れ
電流が流れますが, 異常ではありません。
形式
補助接点
構成
商品コード
❶
形式
補助接点
構成
商品コード
❶
(注1)03∼N3形の機械ラッチ形電磁接触器には,ヘッドオンのオプションユニットは取付けられません。非可逆形の場合,サイドオンとフロントオン
のオプションユニットのみが取付可能です。なお,03∼N3形の追加補助接点ユニットはSZ-AS1V形(機械ラッチ形用)となります。
可逆形の場合,追加補助接点ユニットは右側接触器,左側接触器に各1個取付可能です。
❶商品コード欄の□にはコイル電圧指定コードが入ります。上記価格は,コイルDC100Vの価格です。
コイル呼び
電圧 
AC24V
AC48V
AC100V
AC110V
AC120V
AC200V
AC220V
コイル呼び
電圧 
24V ❶
48V ❶
100V
200V
❶ N14/VS形では製作できません。
(
  )
(
  )
(
)
コイル呼び
電圧 
DC24V
DC48V
DC60V
DC100V
DC110V
DC120V
DC200V
DC210V
DC220V
電磁接触器・電磁開閉器
機械ラッチ形電磁接触器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com