Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 19 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 50 page
background image
A3-18
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
可逆形電磁接触器,開閉器
SW-□RMC形【SC□MAN-...】
●
外形寸法図
●
接続例
4-G用
取付穴
接地端子
リードホールH2
(上1カ所, 下1カ所)
リードホールH1
(上2カ所, 下2カ所)
A
E
a
a
(注1)可逆形電磁接触器(ケ−スカバ−付)も同一寸法となります。
1/L1 3/L2 5/L3 43
2/T1 4/T2 6/T3
44
A1
A2
1/L1 3/L2 5/L3
2/T1 4/T2 6/T3 44
A1
A2
43
13
13
14
14
31
31
32
32
9
10
11
12
1
2
21
21
22
22
2/T1 4/T2 6/T3
97 95
98 96
3
4
5
6
7
8
R S T
電源へ
正転
逆転
停止
3点押しボタンスイッチ
電動機
U V W
正転側
逆転側
N1RMC∼N14RMC形の場合
サーマル
リレー
■可逆形電磁開閉器(ケ−スカバ−付)
三相かご形モ−タ適用(AC-3)
200-
240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
380-
440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
200-
240V
11
13
13
18
18
18
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
380-
440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
希望小売
価格
〔円〕
11,520
12,240
15,470
17,870
18,670
19,440
27,570
32,240
40,420
54,670
64,570
88,080
125,700
169,200
173,600
247,700
納 
期
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
(注1)定格は,JIS C8201-4-1およびJEM1038に準拠した定格を示します。
❶ N1形以上は,補助接点構成が3a3b×2も製作いたします。
❷ 商品コ−ド欄の□にはコイル電圧指定コ−ド,△には主回路電圧指定コ−ド,◇にはモ−タ容量指定コ−ドが入ります。
❸ 可逆形電磁接触器のケースカバー付きも製作いたします。
質量
リ−ド
ホ−ルの
位置
リ−ド
ホ−ルの
大きさ
〔kg〕
a
65
65
65
80
55
65
85
90
90
b
25
25
25
70
70
80
80
95
105
H2
−
−
−
−
φ28
φ28
φ28
φ28
φ28
H1
φ22
φ22
φ22
φ28
φ35
φ43
φ52
φ65
φ78
A
192
192
192
254
280
355
400
450
500
B
192
192
192
250
320
400
450
560
670
C
100
100
100
131
145
160
180
210
225
D
16
16
16
20
35
37.5
50
55
85
E
130
130
130
185
200
250
300
350
400
F
160
160
160
210
250
325
350
450
500
G
M6用
M6用
M6用
M6用
M6用
M8用
M8用
M10用
M10用
外形・取付寸法〔mm〕
1.9
1.95
2
3.8
6.6
10.7
11.4
14.3
21.5
29.4
32.4
定格容量
〔kW〕
定格使用電流
〔A〕
●
定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期・寸法表
補助接点
構成
❶
1b×2
1b×2
1a1b×2
2b×2
1b×2
1b×2
1a1b×2
2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
2a2b×2
形式
SW-03RMC
SW-0RMC
SW-05RMC
SW-4-0RMC
SW-4-1RMC
SW-5-1RMC
SW-N1RMC
SW-N2RMC
SW-N2SRMC
SW-N3RMC
SW-N4RMC
SW-N5RMC
SW-N6RMC
SW-N7RMC
SW-N8RMC
SW-N10RMC
商品コ−ド
❷
SC11MAN-□10△◇
SC13MAN-□10△◇
SC14MAN-□11△◇
SC14MAN-□20△◇
SC18MAN-□10△◇
SC19MAN-□10△◇
SC20MAN-□11△◇
SC20MAN-□20△◇
SC25BMAN-□22△◇
SC35BMAN-□22△◇
SC50BMAN-□22△◇
SC65BMAN-□22△◇
SC80BMAN-□22△◇
SC93BMAN-□22△◇
SC1CBMAN-□22△◇
SC1FBMAN-□22△◇
SC1JBMAN-□22△◇
SC2CBMAN-□22△◇



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com