Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 40 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 50 page
background image
A3-39
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
納
期
○
○
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
○
−
−
○
○
−
−
○
○
−
−
○
○
−
−
−
○
○
−
−
−
○
○
−
−
−
○
○
−
−
−
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4形
N5形
200-240V
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
380-440V
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
220-240V
18
18
26
35
50
65
80
93
380-440V
17
17
25
32
48
65
80
90
12,990
13,320
14,910
16,540
18,390
21,850
27,570
31,860
42,520
SW-4-1/2L
SW-5-1/2L
SW-N1/2L
SW-N2/2L
SW-N2S/2L
SW-N3/2L
SW-N4/2L
SW-N5/2L
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
希望小売
価格〔円〕
三相かご形モータ
適用容量
〔kW〕
主回路電圧200V
主回路電圧400V
SC19AAL-□■21
SC19AAL-□■22
SC19AAL-□■23
SC19AAL-□■24
SC19AAL-□■25
SC19AAL-□■26
−
−
SC20AAL-□■21
SC20AAL-□■22
SC20AAL-□■23
SC20AAL-□■24
SC20AAL-□■25
SC20AAL-□■26
−
−
SC25BAAL-□■24
SC25BAAL-□■25
SC25BAAL-□■26
SC25BAAL-□■27
−
−
SC35BAAL-□■24
SC35BAAL-□■25
SC35BAAL-□■26
SC35BAAL-□■27
SC35BAAL-□■28
−
−
SC50BAAL-□■25
SC50BAAL-□■26
SC50BAAL-□■27
SC50BAAL-□■28
SC50BAAL-□■20
−
−
−
SC65BAAL-□■25
SC65BAAL-□■26
SC65BAAL-□■27
SC65BAAL-□■28
SC65BAAL-□■20
SC65BAAL-□■21
−
−
−
SC80BAAL-□■27
SC80BAAL-□■28
SC80BAAL-□■20
SC80BAAL-□■21
SC80BAAL-□■22
−
−
−
SC93BAAL-□■27
SC93BAAL-□■28
SC93BAAL-□■20
SC93BAAL-□■21
SC93BAAL-□■22
SC93BAAL-□■23
−
−
−
−
−
○
○
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
○
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
12,990
13,320
14,910
16,540
18,390
21,850
27,570
31,860
42,520
−
−
SC19AAL-□■43
SC19AAL-□■44
SC19AAL-□■45
SC19AAL-□■46
SC19AAL-□■47
SC19AAL-□■48
−
−
SC20AAL-□■43
SC20AAL-□■44
SC20AAL-□■45
SC20AAL-□■46
SC20AAL-□■47
SC20AAL-□■48
−
−
SC25BAAL-□■46
SC25BAAL-□■47
SC25BAAL-□■48
SC25BAAL-□■40
−
−
SC35BAAL-□■46
SC35BAAL-□■47
SC35BAAL-□■48
SC35BAAL-□■40
SC35BAAL-□■41
−
−
SC50BAAL-□■47
SC50BAAL-□■48
SC50BAAL-□■40
SC50BAAL-□■41
SC50BAAL-□■42
SC50BAAL-□■43
−
−
SC65BAAL-□■47
SC65BAAL-□■48
SC65BAAL-□■40
SC65BAAL-□■41
SC65BAAL-□■42
SC65BAAL-□■43
SC65BAAL-□■44
−
−
SC80BAAL-□■40
SC80BAAL-□■41
SC80BAAL-□■42
SC80BAAL-□■43
SC80BAAL-□■44
SC80BAAL-□■45
−
−
SC93BAAL-□■40
SC93BAAL-□■41
SC93BAAL-□■42
SC93BAAL-□■43
SC93BAAL-□■44
SC93BAAL-□■45
SC93BAAL-□■46
納
期
希望小売
価格〔円〕
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
(注)
2a2b品は
(注)
2a2b品は
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
商品コード
❷



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com