Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 45 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 49Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 50 page
background image
A3-44
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
SW-N7/2L形【SC1FBAAL-...】
(写No.AF00-298)
SW-N8/2L形【SC1JBAAL-...】
SW-N10/2L形【SC2CBAAL-...】
(写No.AF00-305)
SW-N11/2L形【SC3ABAAL-...】
SW-N12/2L形【SC4ABAAL-...】
(写No.AF00-303)
※1
45
取付穴寸法図
取付穴
コイル端子
補助端子
M3.5
主端子
M10
47
28
47
M3.5
4-M6
補助端子
M3.5
M10
主端子
172
174
118
75
14.5
3.2
(リセットストローク:3mm)
リセットボタン
20
138
(155)
25
※1補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※1補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※1補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
60
取付穴寸法図
取付穴
6-M8
M3.5
コイル端子
56
M3.5
補助端子
M12
主端子
56
35
M12
補助端子
M3.5
主端子
リセットボタン
(リセットストローク:3mm)
3.2
81
14.5
132
195
172
30
148
30
(170)※1
※1
20
取付穴寸法図
15
93(2/T1,6/T3)
(80∼)90
87(4/T2)
(140)
40
19
136
32
140
94
38.8
32
約165
115
40
(リセットストローク:
4mm)
M3.5
2-M5
M8
M3.5
M8
M3.5
リセットボタン
主端子
取付穴
補助端子
コイル端子
主端子
補助端子
質量:6.8kg
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
質量:10.1kg
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
質量:3.92kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
※2
※2 サーマルリレー3素子の場合
SW-N14/2L形【SC6ABAAL-...】
質量:37kg
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
スーパーマグネット
※1 サイドオン補助接点ユニット2個取付けた場合
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
(注2)EMCの適合が必要な場合は,
本体の金属ベースを接地してくだ
さい。
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※2 制御回路電源用 M4タップ
250
(321) ※1
40
70
290
244
32
212
315
38
30
129.5
最小50
323
取付穴寸法図
6-M10
取付穴
M4
M16
M3.5
主端子
補助端子
補助端子
取付穴
リセットボタン
(リセットストローク:
3mm)
接地金属
6-M10
※2
コイル端子
M3.5
(写No.KK06-235)
電磁接触器・電磁開閉器
重負荷始動用電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com