Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 37 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 50 page
background image
A3-36
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
●
機械ラッチ形電磁接触器(可逆形)
SC-03RM/V∼5-1RM/V形
SC-03RM/VG∼5-1RM/VG形
・寸法表
〔単位:mm〕
制御
コイル
交流
直流
形式
SC-03RM/V
SC-0RM/V
SC-05RM/V
SC-4-0RM/V
SC-4-1RM/V
SC-5-1RM/V
SC-03RM/VG
SC-0RM/VG
SC-05RM/VG
SC-4-0RM/VG
SC-4-1RM/VG
SC-5-1RM/VG
商品コード
SC11RV-...
SC13RV-...
SC14RV-...
SC18RV-...
SC19RV-...
SC20RV-...
SC11RD-...
SC13RD-...
SC14RD-...
SC18RD-...
SC19RD-...
SC20RD-...
補助接点構成
−
1aX2または1bX2
−
1aX2または1bX2
1a2bX2
−
1aX2または1bX2
−
1aX2または1bX2
1a2bX2
外形寸法
取付寸法
主端子寸法
A
99
119
119
141
165
99
119
119
141
165
B
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
C1
128
128
129
129
129
155
155
156
156
156
D1
34
34
34
54
54
34
34
34
54
54
D2
22
32
32
23
23
22
32
32
23
23
E1(e1)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
14.5(16.5)
14.5(16.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
18.5(20.5)
14.5(16.5)
14.5(16.5)
*1:手動による投入は矢印方向に押してください。
*2:手動による引きはずしは矢印方向に押してください。
 手動操作はシーケンスチェック時のみで実負荷状態での
 操作は行わないでください。
〔
〕
(写No.AF88-1356)
Q
56
66
66
77
77
56
66
66
77
77
R
7.7
7.7
9.7
9.7
9.7
7.7
7.7
9.7
9.7
9.7
S2
43
43
49
49
49
43
43
49
49
49
S1
23
23
20
20
20
23
23
20
20
20
T
61
61
61
61
61
88
88
88
88
88
端子ねじ
M3.5
M3.5
M4
M4
M4
M3.5
M3.5
M4
M4
M4
質量
〔kg〕
0.9
0.94
0.98
1.02
1.08
1.36
1.42
1.46
1.5
1.56
F
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
E2(e2)
52(48)
52(48)
52(48)
60(56)
60(56)
52(48)
52(48)
52(48)
60(56)
60(56)
P
10
10
13
13
13
10
10
13
13
13
取付ねじ
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
4-M4
・接続図
形式
SC-03RM/V
SC-0RM/V
SC-4-0RM/V
SC-4-1RM/V
SC-03RM/VG
SC-0RM/VG
SC-4-0RM/VG
SC-4-1RM/VG
SC-05RM/V
SC-5-1RM/V
 (補助接点:1極×2)
SC-05RM/VG
SC-5-1RM/VG
 (補助接点:1極×2)
SC-5-1RM/V
 (補助接点:3極×2)
SC-5-1RM/VG
 (補助接点:3極×2)
補助接点
−
1a×2
1b×2
1a2b×2
接続図
SC-5-1RM/V形
(注1)主回路配線はされておりません。
(注2)実線で記した接続線のみ当社で配線のうえ出荷します。
C1
*1
*2
*2
*: 補助端子
10
A
Q
R
7.7
P
T
F
D1
D2
D1
主端子
補助端子
M3.5
4-M4用取付穴
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
CC:投入コイル
TC:引きはずしコイル
35mm
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
53 61
54 62
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 24
引きはずし
A1
A2
A2
E1
E2
55
56
投入
引きはずし
CC
TC
1/L1 3/L2 5/L3 13
2/T1 4/T2 6/T3 14
A1
A2
E1
E2
55
56
投入
引きはずし
CC
TC
1/L1 3/L2 5/L3 13
2/T1 4/T2 6/T3 14
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
13 1/L1 3/L2 5/L3 23
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 24
引きはずし
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
E1
14
2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
E1
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
13 1/L1 3/L2 5/L3 21
14 2/T1 4/T2 6/T3 22
引きはずし
53 61
54 62
E1
A2
A1
E2
55
56
投入
CC
TC
電磁接触器・電磁開閉器
機械ラッチ形電磁接触器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com