Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 20 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 18Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 19Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 20Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 21Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 22Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 23Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 24Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 50 page
background image
A3-19
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
新SC,NEO SCシリーズ
電磁接触器・電磁開閉器
直流操作形電磁接触器,開閉器
■特長
●
高信頼性の直流用コイルを採用しています。(03/G∼N3/G形)
●
交流,直流両用操作形として,スーパーマグネットを採用して
 います。(N4/SE,N5∼N16形)
●
直流操作形電磁接触器,開閉器(ケ−スカバ−なし)
■ご注文指定事項(形式)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
●
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
SC-N1/G
コイルDC100V
2a2b
●
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)
SW-N1/G
シュカイロAC200V
5.5kW
  コイルDC100V
2a2b
フレーム
200-
240V
2.2
2.7
2.7
3.7
4
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
110
150
200
03形
0形
05形
4-0形
4-1形
5-1形
N1形
N2形
N2S形
N3形
N4/SE形
N5形
N6形
N7形
N8形
N10形
N11形
N12形
N14形
N16形
380-
440V
2.7
4
4
5.5
7.5
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90
110
150
200
300
400
200-
240V
11
13
13
18
18
(19)
18
(19)
26
35
50
65
80
93
125
152
180
220
300
400
600
800
380-
440V
7
9
9
13
17
17
25
32
48
65
80
90
110
150
180
220
300
400
600
800
抵抗負荷
(AC-1)
200-
240V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
380-
440V
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
2a2b
  
20
20
20
25
32
32
50
60
80
100
135
150
150
200
260
260
350
450
660
800
開放熱電流
(定格通電電流)
〔A〕
希望小売
価格
〔円〕
  
電磁接触器
SC-03/G
SC-0/G
SC-05/G
SC-4-0/G
SC-4-1/G
SC-5-1/G
SC-N1/G
SC-N2/G
SC-N2S/G
SC-N3/G
SC-N4/SE
SC-N5
SC-N6
SC-N7
SC-N8
SC-N10
SC-N11
SC-N12
SC-N14
SC-N16
SC11AG-□10
SC11AG-□01
SC13AG-□10
SC13AG-□01
SC14AG-□20
SC14AG-□11
SC14AG-□02
SC18AG-□10
SC18AG-□01
SC19AG-□10
SC19AG-□01
SC20AG-□20
SC20AG-□11
SC20AG-□02
SC20AG-□22
SC25BAG-□22
SC35BAG-□22
SC50BAG-□22
SC65BAG-□22
SC80BAS-□22
SC93BAA-□22
SC1CBAA-□22
SC1FBAA-□22
SC1JBAA-□22
SC2CBAA-□22
SC3ABAA-□22
SC4ABAA-□22
SC6ABAA-□22
SC8ABAA-□22
4,180
4,880
6,520
8,040
8,390
8,900
8,900
8,900
9,695
12,090
13,700
15,430
20,160
26,640
30,610
43,460
66,820
68,690
97,900
170,300
180,600
345,800
359,800
納
期
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
⃝
⃝
希望小売
価格
〔円〕
  
電磁開閉器
SW-03/G
SW-0/G
SW-05/G
SW-4-0/G
SW-4-1/G
SW-5-1/G
SW-N1/G
SW-N2/G
SW-N2S/G
SW-N3/G
SW-N4/SE
SW-N5
SW-N6
SW-N7
SW-N8
SW-N10
SW-N11
SW-N12
SW-N14
SC11AGN-□10△◇
SC11AGN-□01△◇
SC13AGN-□10△◇
SC13AGN-□01△◇
SC14AGN-□20△◇
SC14AGN-□11△◇
SC14AGN-□02△◇
SC18AGN-□10△◇
SC18AGN-□01△◇
SC19AGN-□10△◇
SC19AGN-□01△◇
SC20AGN-□20△◇
SC20AGN-□11△◇
SC20AGN-□02△◇
SC20AGN-□22△◇
SC25BAGN-□22△◇
SC35BAGN-□22△◇
SC50BAGN-□22△◇
SC65BAGN-□22△◇
SC80BASN-□22△◇
SC93BAAN-□22△◇
SC1CBAAN-□22△◇
SC1FBAAN-□22△◇
SC1JBAAN-□22△◇
SC2CBAAN-□22△◇
SC3ABAAN-□22△◇
SC4ABAAN-□22△◇
SC6ABAAN-□22△◇
−
6,730
7,240
9,110
10,840
11,290
12,010
12,010
12,010
12,735
15,950
17,000
18,700
24,420
31,310
39,020
52,340
78,970
81,540
107,900
193,500
206,500
408,900
−
納
期
(写No.AF88-1398)
(写No.AF00-241)
(注1)定格は,JIS C8201-4-1およびJEM1038規格に準拠した定格を示します。
(注2)抵抗負荷(AC-1)と開放熱電流(定格通電電流)は電磁接触器に適用します。
(注3)定格電流の( )内定格は電磁接触器としてサーマルリレーなしで使用する場合の適用です。
❶ N1形以上は,補助接点構成4a4bまで製作いたします。
❷ 商品コ−ド欄の□にはコイル電圧指定コ−ド,△には主回路電圧指定コ−ド,◇にはモ−タ容量指定コ−ドが入ります。
  上記価格は,コイルDC100Vの価格です。
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ
(AC-3)
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ
(AC-3)
SW-5-1/G形
SW-N2/G形
◎ 標準品 ○ 準標準品
受注品 A
注:商品コードでもご注文いただけます。
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
⃝
⃝
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
○
○
−
補助接点
構成
❶
形式
形式
商品コード
❷
商品コード
❷
①形式
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
①形式
②主回路電圧
③モ−タ容量またはサ−マルリレ−のヒ−トエレメント定格の呼び
⑤補助接点構成
④コイル呼び電圧



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com