Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AN2798 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # AN2798
Description  Complete DDR2/3 memory power supply
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2798 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  AN2798 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2798 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 38 page
background image
List of figures
AN2798
4/38
List of figures
Figure 1.
PM6670AS demonstration board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figure 2.
PM6670AS demonstration board schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Topside component placement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 4.
Topside view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 5.
Layer 2 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Layer 3 view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
Bottomside view . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 8.
Bottomside component placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 9.
JP3 (MODE) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
JP1 (DDRSEL) setting (change to “non-audible” in graphic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 11.
JP2 (DSCG) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 12.
JP5 (COMP) setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 13.
PM6670AS test setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 14.
VDDQ soft-start at 180 mW load, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 15.
VTT turn-on (S0), pulse-skip mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 16.
VDDQ = 1.8 V, VIN = 24 V, IVDDQ = 0 A, forced PWM mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 17.
VDDQ = 1.8 V, VIN = 24 V, IVDDQ = 0 A, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 18.
VDDQ = 1.8 V, VIN = 24 V, no load, non-audible pulse-skip mode (33 kHz) . . . . . . . . . . . 20
Figure 19.
VDDQ load regulation - VIN = 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Figure 20.
VTT load regulation - LDOIN = VDDQ (VDDQ in forced PWM mode) . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 21.
VTTREF load regulation (VDDQ in forced PWM mode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 22.
VDDQ load transient (VIN = 24 V, LOAD = 0 A to 8 A at 2.5 A/µs) (pulse-skip mode). . . . 22
Figure 23.
VTT load transient (VIN = 24 V, LOAD = – 2 A to 2 A at 2.5 A/µs) (pulse-skip mode) . . . . 22
Figure 24.
Forced PWM (blue), non-audible pulse-skip (green), pulse-skip (red) VDDQ efficiency vs. .
output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 25.
External MOS gate signals (VIN = 24 V, LOAD = 0 A) (pulse-skip mode) . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 26.
External MOS gate signals (VIN = 24 V, LOAD = 8 A) (pulse-skip mode) . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 27.
VDDQ, VTTREF, VTT output voltages and LDO input current, tracking discharge,
no load on any rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 28.
VDDQ, VTTREF and VTT, non-tracking discharge, no load on any output . . . . . . . . . . . . 25
Figure 29.
UV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 30.
OV protection, pulse-skip mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 31.
VDDQ, VTT, VTTREF and inductor current, thermal shutdown, pulse-skip mode . . . . . . . 28
Figure 32.
VDDQ current limit protection during a load transient (0 A to 10 A at 2.5 A/µs) . . . . . . . . . 29
Figure 33.
VTT current limit during an output short . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 34.
Switching frequency vs. input voltage, VDDQ = 1.8 V, IVDDQ = 4 A, forced PWM mode . 31
Figure 35.
Forced PWM (blue), non-audible pulse-skip (green) and pulse-skip (red), switching
frequency vs. output current, VDDQ = 1.8 V, VIN = 24 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 36.
IVTT = 0 A, average IC temperature = 37.5 °C, max internal IC temperature = 40.1 °C . . 33
Figure 37.
IVTT = 0.5 A, average IC temperature = 48.8 °C, max internal IC temperature = 54.3 °C. 34
Figure 38.
IVTT = 1 A, average IC temperature = 60.5 °C, max internal IC temperature = 72.7 °C . . 35
Figure 39.
IVTT = 1.5 A, average IC temperature = 73.8 °C, max internal IC temperature = 95.6 °C. 36



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com