Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 3 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AP4202 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 3 -
4. ブロック図
■ブロック図
Figure 1. Block Diagram
■機能説明
No.
Block Diagram
Function
1
SCI
INTERFACE
SCIでPWM階調データを設定するための各設定データをレジスタに保持します。
シリアルF/F制御ではPWM階調データを取り込み、保持します。
2
CONTROL
LOGIC
SCIインストラクションを判定し動作モードをコントロールします。
3
72-bit
REGISTER
LEDR0~2、LEDG0~2、LEDB0~2の8bit PWM階調データを保持します。
4
PWM
GENERATOR
PWM階調データとカウンタ値を比較し、PWM波形を生成します。
5
1.4MHz OSC
1.4MHzクロックを生成する発振器です。
6
2-bit DIVIDER
1.4MHzクロックを256階調CLKに分周します。
7
8-bit COUNTER PWM周期内の256階調CLKでカウントします。
8
UVLO
電圧降下時に不安定動作を防止するためにリセット信号を生成します。
9
LDO1
内部電源電圧(5V)を生成する回路です。外部に30mA以内なら電力供給可能です。
10
LDO2
内部電源電圧(1.8V)を生成する回路です。外部への電力供給は禁止です。
11
VREF
内部基準電圧を生成する回路です。
12
IREF
内部基準電流を生成する回路です。
13
POR
電源立ち上げ時にリセット信号を生成します。
14
LOW SIDE
CURRENT SINK
定電流出力/オープンドレイン出力の切替え可能なLED出力ドライバです。
LED出力ドライバの過電流を遮断する回路も内蔵します。
15
THERMAL
SHUTDOWN
内部温度が所定値を超えるとLED端子の電流を遮断し、同時にVDC1,VDC2端子の
出力電圧を0Vにします。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com