Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 4 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AP4202 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 4 -
5.
オーダリングガイド
AP4202
0°C~70°C
30-pin VSOP
6.
ピン配置と機能説明
■ピン配置
■機能説明
No
Pin Name
Equivalent circuit
Function
1
RxD/SO
VDC1
SCI用データ信号出力端子。
読み出しデータを出力します。
データ出力時以外は、Hi-Zを出力します。
シリアル-F/F用SO信号出力端子。
シフトレジスタのDATA信号を出力します。
LEDR2発光データを決定するF/Fより出力されます。
2
DRSET
VDC1
VDC1
ドライバ出力の定電流/オープンドレイン切替え端子。
(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。GND接続すると、
オープンドレインドライバとして動作します。
3
SCIEN
VDC1
VDC1
シリアルインターフェイスイネーブル端子。
(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。GND接続すると、
シリアルF/F制御として動作し、OPENにするとSCI制御と
して動作します。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com