Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 8 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 8 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 8 -
7.
絶対最大定格
Parameter
Symbol
min
max
Unit
VIN電圧
VIN
-0.3
30
V
LEDR0-2,LEDG0-2,LEDB0-2電圧
VLED
-0.3
30
V
CSB/LAT,SCK/CLK,TxD/SI,A0-2,A3/CLRB,A4/ENB,
RxD/SO,DRSET電圧(Note 7)
-
-0.3
VDC1 + 0.3
V
VDC2電圧
-0.3
1.98
V
PWMSET,VDC1,ISET_R,ISET_G,ISET_B電圧
-
-0.3
5.5
V
許容消費電力(Note 5, Note 6)
PD
-
800
mW
保存温度範囲
TSTG
-40
150
°C
Note 4. 電圧は全て、GNDピン(GND, PGND)を基準とした値です。
Note 5. Ta=25
°C以上では、8mW/°Cで減衰します。(100 mm × 103 mm t=1.0mm FR-4 両面基板実装時)
Note 6. 熱設計を行う場合、LED端子以外に内蔵レギュレータ発熱量を含めた熱設計を御願い致します。
・定電流出力使用時:
IC消費電力 = LED端子消費電力[LED電流×LED端子電圧×使用LED端子数]
+内蔵レギュレータ消費電力[
(VIN-VDC1)×(VDC1出力電流+IC消費電流4.5mA)]
+VDC1×IC消費電流4.5mA
・オープンドレイン出力使用時:
IC消費電力 = LED端子消費電力[LED電流×LED電流×LED端子オン抵抗
9.3Ω]×使用LED端子数
+内蔵レギュレータ消費電力[
(VIN-VDC1)×(VDC1出力電流+IC消費電流2mA)]
+VDC1×IC消費電流2mA
Note 7. VDC1が5.2Vを超える場合、最大値は5.5Vに制限します。
注意: 絶対最大定格に示す最大値を超えて使用した場合、ICが破壊する事があります。また、通常の動
作は保証されません。
8.
推奨動作条件
Parameter
Symbol
min
typ
max
Unit
Condition
入力電圧範囲1
VIN1
8.0
12.0
24.0
V
VIN端子とVDC1端子を
結線しない場合
入力電圧範囲2 (Note 8)
VIN2
4.5
5.0
5.5
V
VIN端子とVDC1端子を
結線する場合
最大LDO1出力電流
IDC
-
-
30
mA
VIN =12V
最大LED端子電圧
VLEDOFF
-
-
24.0
V
LED端子OFF 設定時
動作周囲温度
Ta
0
-
70
°C
Note 8. 入力全圧範囲(VIN端子電圧)は5.5V超~8.0V未満は使用禁止です。
注意:本データシートに記載されている条件以外のご使用に関しては、当社では責任を負いかねますの
で、十分ご注意下さい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com