Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 6 -
No
Pin Name
Equivalent circuit
Function
14
LEDB2
12番ピンと同じ
LEDカソード接続端子B2。定電流/オープンドレイン出
力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
15
PGND
-
LED電流用グランド。
16
PGND
-
LED電流用グランド。
17
LEDR1
12番ピンと同じ
LEDカソード接続端子R1。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
18
LEDG1
同上
LEDカソード接続端子G1。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
19
LEDB1
同上
LEDカソード接続端子B1。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
20
LEDR0
同上
LEDカソード接続端子R0。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
21
LEDG0
同上
LEDカソード接続端子G0。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
22
LEDB0
同上
LEDカソード接続端子B0。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
23
A0
VDC1
VDC1
ICアドレス入力端子0。(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。
24
A1
VDC1
VDC1
ICアドレス入力端子1。(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。
25
A2
VDC1
VDC1
ICアドレス入力端子2。(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。
26
A3/CLRB
VDC1
VDC1
ICアドレス入力端子3。(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。
シリアル-F/F用CLRB入力端子。
シフトレジスタのデータクリア端子です。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com