Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 7 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 7 -
No
Pin Name
Equivalent circuit
Function
27
A4/ENB
VDC1
VDC1
ICアドレス入力端子4。(
100kΩプルアップ抵抗内蔵)
GND接続、又はOPENにて設定します。
シリアル-F/F用ENB入力端子。
シフトレジスタデータをPWMデータに反映/否を制御
します。
28
CSB/LAT
VDC1
SCI用ストローブ信号入力端子。
CSB端子をハイレベルからロウレベルにすると、各命令
が受け付けられます。コマンド入力中およびデータ入出
力中に、CSB端子は常にロウレベルでなければなりませ
ん。コマンド中にCSB端子がハイレベルになると、その
命令は無視されます。
シリアル-F/F用LAT信号入力端子。
シフトレジスタのLAT信号を入力します。
29
SCK/CLK
VDC1
SCI用クロック信号入力端子。
書き込みは、SCKの立ち上りエッジでTxD端子から取り込
まれ、読み出しは、SCKの立ち下りエッジでRxD端子に出
力されます。SCK端子にクロックを常時入力する必要は
ありません。
シリアル-F/F用CLK信号入力端子。
シフトレジスタのCLK信号になります。
30
TxD/SI
VDC1
SCI用データ信号入力端子。
コマンド、書き込みデータを入力します。
シリアル-F/F用SI信号入力端子。
シフトレジスタのDATA信号を入力します。
LEDB0発光データを決定するF/Fに入力されます。
Note 1. 未使用端子の端子処理について;AP4202は2通りのPWM階調データ設定インターフェイスのい
ずれを選択した場合も、未使用となる端子は全てOPENとして下さい。GND接続等の結線を伴う端子処
理は不要です。番号28~30の端子は未使用になることが無い為、IC内部で端子処理を不要とする回路を
内蔵しておりません。IC電源が印加された状態では常時Hi-Zとならない制御が必要になります。
Note 2.
PGND端子とGND端子はIC内部で接続されていません。IC外部で接続するよう対応下さい。
Note 3.
記号は高耐圧のMOSであり、端子耐圧が高いことを意味します。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com