Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 11 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 11 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 13Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 14Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 15Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 11 -
CSB
SCK
TxD
RxD
tSCKH
tSCKP
tSCKW
tSCKW
tDIS
tDIH
Hi-Z
“H”
“L”
tPD
tPD
CSB
SCK
TxD
RxD
tOZ
tCSH
50%
50%
50
%
50%
50%
50%
SCK, CSB, TxD
0.8 VDC
tSCR
tSCF
0.2 VDC
Figure 3. SCIインターフェイス
タイミングチャート2
■ シリアル-F/F制御(ACタイミング)
Table 2. シリアル-F/F制御タイミング
項目
記号
規格
単位
条件
MIN
TYP
MAX
CLK周期
tCLP
100
-
-
ns
CLKパルス幅
tCLW
40
-
-
ns
データセットアップ時間
tDIS
25
-
-
ns
データホールド時間
tDIH
40
-
-
ns
LATパルス幅
tLAW
2
-
-
μs
上表以外のCLK(SCK), LAT(CSB), SI(TxD), SO(RxD)についてのACタイミング仕様はデータセットアッ
プ時間、データホールド時間を除きSCIインターフェイスと同じ値となります。ただし、SO(RxD)端子
出力遅延時間についてはC
L=20pFのときの値を適用します。
CLK
LAT
tCLW
tCLP
tCLW
tLAW
tLAW
Figure 4. シリアル-F/F制御
タイミングチャート



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com