Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 5 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AP4202 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 5 -
No
Pin Name
Equivalent circuit
Function
4
PWMSET
VDC1
PWM周期切り替え端子。(
100kΩプルダウン抵抗内蔵)
VDC1接続、又はOPENにて設定します。
GND接続(OPEN)時:階調PWM周期=低速546µs(TYP)
VDC1接続時:階調PWM周期=高速364µs(TYP)
5
VDC2
Internal
circuit
VIN
内蔵1.8V出力LDO2の出力端子。
IC外への電流供給は禁止です。
1.0µFのコンデンサをVDC2端子-GND間に接続してくだ
さい。
6
VDC1
Internal
circuit
VIN
内蔵5V出力LDO1の出力端子。
IC外への電流供給は最大30mAです。
1.0µFのコンデンサをVDC1端子-GND間に接続してくだ
さい。
7
GND
-
グランド。
8
VIN
VDC
IC電源入力端子。
内蔵5V出力および1.8V出力LDOの入力になります。
1.0µFのコンデンサをVIN端子-GND間に接続してくださ
い。
9
ISET_R
1.0V
+
-
VDC1
LEDR0~2電流値設定端子です。
GND間に抵抗を外付けして電流を設定します。
10
ISET_G
9番ピンと同じ
LEDG0~2電流値設定端子です
(設定方法は9番ピンと同じ)。
11
ISET_B
9番ピンと同じ
LEDB0~2電流値設定端子です
(設定方法は9番ピンと同じ)。
12
LEDR2
LEDカソード接続端子R2。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。
13
LEDG2
同上
LEDカソード接続端子G2。
定電流/オープンドレイン出力。
内蔵MOS-FETを制御しLEDを設定輝度で発光させます。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com