Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

AP4202 Datasheet(PDF) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

Part # AP4202
Description  100mA 9ch LED
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Direct Link  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP4202 Datasheet(HTML) 1 Page - Asahi Kasei Microsystems

  AP4202 Datasheet HTML 1Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP4202 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 28 page
background image
[AP4202]
016015406-J-00
2017/01
- 1 -
1.
概
要
AP4202は2通りのインターフェイス制御を搭載した、9チャネルLED用ICです。最大100mA駆動可能な
パワーMOSFET内蔵し、設定したLED階調データに従いPWM制御でLEDを発光させることができま
す。DRSET設定端子で定電流出力、オープンドレイン出力の選択が可能で、LED列のアノード側に印
加する電圧と共通にすることでシステム内の電源配線が削減できます。共通のマスターデバイスに対
して最大32個をバス接続可能であるため、多くのLEDを発光させることができます。4V以下の誤動作
防止策としてUVLO機能を持つとともに、過電流保護機能、過熱保護機能を搭載しています。
2.
特
長
電源電圧範囲
8.0V~24.0V、4.5V~5.5V
(4.5V~5.5V使用時はVIN-VDC1間を結線して使用)
使用温度範囲
0℃~70℃
絶対最大定格
30V(VIN、LEDR0~2、LEDG0~2、LEDB0~2)
インターフェイス制御
-
4線式SCI制御(CSB, SCK, TxD, RxD)(通信クロック最大周波数
5MHz)
-
シリアル-F/Fカスケード制御(通信クロック最大周波数 10MHz)
-
3.3V/5.0V両入力信号対応(出力は5.0V固定)
LED電流
最大100mA/ch
-
定電流出力
50mA/ch
-
オープンドレイン出力
100mA/ch
(但し、全9ch同設定時のLED電流/chは上記値より小さくなります。)
LED階調
8bitのPWM方式
256階調
PWM周期
可変、PWM発生機能内蔵
一斉消灯機能
SCIインターフェイス制御時のみ設定可能
各種保護機能
-
UVLO機能
-
過電流保護機能(タイマーラッチ型復帰)
-
過熱保護機能(自動復帰)
パッケージ
30-pin VSOP
用途
装飾メカ駆動用LED搭載機器
AP4202
100mA 9ch LEDドライバIC


Similar Part No. - AP4202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4201 AKM-AP4201 Datasheet
858Kb / 27P
27ch 100mA LED Driver IC
AP4203 AKM-AP4203 Datasheet
863Kb / 28P
15ch 100mA LED Driver IC
logo
A POWER MICROELECTRONIC...
AP420N03SLG5 APME-AP420N03SLG5 Datasheet
766Kb / 7P
30V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
REV1.0
AP420N04T6 APME-AP420N04T6 Datasheet
842Kb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
AP420N04TLG5 APME-AP420N04TLG5 Datasheet
806Kb / 7P
40V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Similar Description - AP4202

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BD3452KS ROHM-BD3452KS Datasheet
224Kb / 6P
8ch Volume with 9ch input selector
BD3841FS ROHM-BD3841FS Datasheet
192Kb / 6P
9ch Function Switch
BD3843FS ROHM-BD3843FS_1 Datasheet
331Kb / 10P
6ch/9ch Stereo Input Selectors
logo
AIMTEC
AMLB-IZ AIMTEC-AMLB-IZ Datasheet
331Kb / 3P
100mA | LED Driver
logo
Rohm
BD3841FS-E2 ROHM-BD3841FS-E2 Datasheet
309Kb / 10P
6ch / 9ch Stereo Input Selectors
logo
Linear Technology
LT3760 LINER-LT3760_15 Datasheet
429Kb / 32P
8-Channel 100mA LED Driver
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AP4201 AKM-AP4201 Datasheet
858Kb / 27P
27ch 100mA LED Driver IC
AP4203 AKM-AP4203 Datasheet
863Kb / 28P
15ch 100mA LED Driver IC
logo
Rohm
BD8256EFV-M ROHM-BD8256EFV-M_16 Datasheet
3Mb / 53P
9ch System Motor Driver For Car AV
logo
AIMTEC
AMLB-IZ AIMTEC-AMLB-IZ_16 Datasheet
160Kb / 3P
100mA | LED Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com