Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 4 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 4 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC550EUF Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
4
4.2. Backlight 특성규격
특성규격
특성규격
특성규격
상온[25 ±2℃]
본 규격은 Backlight 특성을 규정하는 것으로써 LED Driver를 제외한다.
4.2.1 측정 조건
4.2.1.1 측정 온도는 25℃±2℃, Backlight의 전기적 특성은 측정 전 120분 동작 시킨 후
측정한다. 단, LED전류는 측정 전 최소 120분 이상 동작 시킨 후 측정한다.
( Vbr=Min 상태에서는 On Duty로 측정한다.)
4.2.1.2 Life time은 LED typ 전류(ExtVBR-B=100%), 사용온도 25℃±2℃에서, LED 휘도가
초기휘도 대비 50%가 될 때까지의 시간으로 정의한다.
Parameter
Parameter
Parameter
Parameter
Symbol
Symbol
Symbol
Symbol
Values
Values
Values
Values
Unit
Unit
Unit
Unit
Note
Note
Note
Note
Min
Min
Min
Min
Typ
Typ
Typ
Typ
Max
Max
Max
Max
Backlight Assembly :
Backlight Assembly :
Backlight Assembly :
Backlight Assembly :
Forward Current
(one array)
Anode
I
F (anode)
390
mAdc
±5%
2, 3
Cathode
I
F (cathode)
130
mAdc
Forward Voltage
V
F
69.6
(TBD)
76.8
(TBD)
81.6
(TBD)
Vdc
4
Forward Voltage Variation
△V
F
1.7
(TBD)
Vdc
5
Power Consumption
P
BL
-
59.9
(TBD)
63.6
(TBD)
W
6
Burst Dimming Duty
On duty
1
100
%
Burst Dimming Frequency
1/T
100/120
Hz
8
LED Array :
LED Array :
LED Array :
LED Array :
Life Time
30,000
Hrs
7
° ° °
° ° °
° ° °
Anode#1
1string(24 LED PKG)
Cathode #1
1 Array (3 Strings)
Cathode #3
Cathode #6
Anode#2
° ° °
Cathode #4
390mA
390mA
130mA
130mA
130mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com