Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 19 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 19 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Back Button LC550EUF Datasheet HTML 15Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 16Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 17Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 18Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 19Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 20Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 21Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 22Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 23Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
19
5.5.7 잔상
[그림12]
Pattern 1. Chess Board (8X6)
Pattern 2. Mid-gray (511 gray)
5.5.6 Grey 별 Relative Brightness (%)
- 제품시험
제품시험
제품시험
제품시험 시
시
시
시 잔상시험은
잔상시험은
잔상시험은
잔상시험은 Chess Board Pattern(8X6)
Chess Board Pattern(8X6)
Chess Board Pattern(8X6)
Chess Board Pattern(8X6)을
을
을
을 1
11
1시간
시간
시간
시간 구동
구동
구동
구동 후
후
후
후,
,,
, 중간
중간
중간
중간 Gray(511)
Gray(511)
Gray(511)
Gray(511)로
로
로
로
변 환 하 고
변 환 하 고
변 환 하 고
변 환 하 고 시 야 각 의
시 야 각 의
시 야 각 의
시 야 각 의 정 면 에 서
정 면 에 서
정 면 에 서
정 면 에 서 관 찰 하 여
관 찰 하 여
관 찰 하 여
관 찰 하 여 1 0
1 0
1 0
1 0 분
분
분
분 후
후
후
후 식 별 되 지
식 별 되 지
식 별 되 지
식 별 되 지 않 을
않 을
않 을
않 을 것 으 로
것 으 로
것 으 로
것 으 로 정 의 한 다
정 의 한 다
정 의 한 다
정 의 한 다 .
..
.
상온[25 ±2℃], V
LCD=12.0V, fV=120Hz,
Dclk=74.25MHz, IF = 130mA (Typ)
계조
OPC OFF 상대휘도(%)
비 고
최 소
정 격
최 대
0
0
-
0.063
0.29
1
63
0.11
0.27
1.15
2
127
0.32
1.04
2.26
3
191
0.83
2.49
4.45
4
255
1..90
4.68
7.98
5
319
3..97
7.66
11.96
6
383
6..26
11.5
16.96
7
447
9.41
16.1
23.11
8
511
13.0
21.6
30.53
9
575
18.5
28.1
38.81
10
639
24.2
35.4
47.78
11
703
30.7
43.7
56.99
12
767
38.9
53.0
67.14
13
831
49.2
63.2
77.38
14
895
60.5
74.5
87.50
15
959
77.3
86.7
95.34
16
1023
100
100
100



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com