Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 11 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 11 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Back Button LC550EUF Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 10Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 11Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 12Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 13Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 14Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 15Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
11
4.6
4.6
4.6
4.6 전원
전원
전원
전원 및
및
및
및 신호
신호
신호
신호 공급
공급
공급
공급 순서
순서
순서
순서
4-6-1. LCD Driving circuit
4.6.2
4.6.2
4.6.2
4.6.2 Interface signal이 유효하지 않은 기간에는 전원전압(V
LCD)이 반드시 0V가 되도록 확인할 것.
4.6.3
4.6.3
4.6.3
4.6.3 Invalid Data 구간에는 LVDS signal을 Floating상태로 두지 말고 0V로 Pull down 시킬 것.
4.6.4
4.6.4
4.6.4
4.6.4 전원전압이 공급되지 않는 기간에는 Interface signal이 공급되지 않도록 할 것
Table 8. POWER SEQUENCE
10%
0V
90%
10%
T1
T2
T5
LED ON
T3
T4
T6
Interface Signal (Tx_clock)
Power for LED
Power Supply For LCD
V
LCD
User Control Signal
(LVDS_select, BIT _select)
0V
Valid Data
100%
30%
Vcm : LVDS Common mode Voltage
10%
T7
Parameter
Value
Unit
Notes
Min
Typ
Max
T1
0.5
-
20
ms
T2
0
-
-
ms
4
T3
200
-
-
ms
3
T4
200
-
-
ms
3
T5
1.0
-
-
s
5
T6
-
-
T2
ms
4
T7
0.5
-
s
T8
100
-
ms
6
T8
90%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com