Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

LC550EUF Datasheet(PDF) 1 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

Part # LC550EUF
Description  55 F-HD TFT(Thin Film Transistor) LCD module
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LG [LG Semicon Co.,Ltd.]
Direct Link  
Logo LG - LG Semicon Co.,Ltd.

LC550EUF Datasheet(HTML) 1 Page - LG Semicon Co.,Ltd.

  LC550EUF Datasheet HTML 1Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 2Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 3Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 4Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 5Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 6Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 7Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 8Page - LG Semicon Co.,Ltd. LC550EUF Datasheet HTML 9Page - LG Semicon Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 30 page
background image
품-0001-R0
표준번호 :
Rev.
:
인쇄된 표준은 최신본이 아닐 수 있으니 확인 후 사용하십시오.
제품규격_LC550EUF-FEP1-831
0.2
제정일자 : 11.08.10
개정일자 : 12.02.19
1
1.
1.
1.
1. 적용
적용
적용
적용 범위
범위
범위
범위
본 규격은 TV용으로 개발된 55” F-HD급 TFT(Thin Film Transistor) LCD module인 LC550EUF-FEP1-831
model의 제품 규격에 관하여 규정한 것이다. LC550EUF-FEP1-831의 Block diagram은 [그림 1]과 같다.
2.
2.
2.
2. 일반
일반
일반
일반 사양
사양
사양
사양
2.
2.
2.
2. 일반
일반
일반
일반 사양
사양
사양
사양
1) 대각 크기
: 54.64” (1387.80 mm)
2) 표시 영역
: 1209.6(H) × 680.4(V) [mm]
3) 화소 수
: 1920 × RGB × 1080 pixels
4) 화소 피치
: 0.630 [mm] × 0.630 [mm]
5) 모듈 크기
:
1237.4(H) X 717.3(V) X 10.3(B) / 22.4(D) (Typ.)[mm]
6) 표시 모드
: Transmissive & Normally Black
7) 칼라 수
: 10bit(D), 1.06 B colors
8) 표면 휘도
: 400 cd/m2 (Center 1 Point, Typ.)
9) 시야각
: 좌89o, 우89 o, 상89 o, 하 89 o (CR ≥ 10 ) (typ.)
10) 공급 전압
: 12.0 [V]
11) 모듈 무게
: 15.4(TBD) Kg (Typ.)
12) 표면 처리
: Hard coating(2H), Anti-glare treatment of the front FPR (Haze < 1%)
13) 백라이트
: 144ea LED PKG, Side Edge Type B/L
14) 인터페이스
: LVDS 4Port Interface
15) 소비 전력
: 8.8W LCM(Typ.) / Backlight = 59.9W (IF_cathode=130mA)
[그림 1]
Source Driver Circuit
TFT - LCD Panel
(1920 × RGB × 1080 pixels)
[Gate In Panel]
G1
S1
S1920
G1080
EPI (RGB)
Timing Controller
LVDS Rx + DGA + ODC
Integrated
EEPROM
Power Circuit
Block
SDA
SCL
LVDS
Select
CN1
(51pin)
LVDS
2Port
+12.0V
Control
Signals
Power Signals
LVDS
2Port
CN2
(41pin)
LVDS 1,2
Option
signal
I2C
LVDS 3,4
Bit
Select
Backlight Assembly
LED Anode
LED Cathode
CN201 (8pin)
CN202 (8pin)


Similar Part No. - LC550EUF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
LG Semicon Co.,Ltd.
LC550EGY LG-LC550EGY Datasheet
909Kb / 40P
55.0” QWUXGA TFT LCD
Ver 1.0
LC550EGY-SHM1 LG-LC550EGY-SHM1 Datasheet
909Kb / 40P
55.0” QWUXGA TFT LCD
Ver 1.0
LC550EGY-SHM2 LG-LC550EGY-SHM2 Datasheet
909Kb / 40P
55.0” QWUXGA TFT LCD
Ver 1.0
LC550EGY-SKM3 LG-LC550EGY-SKM3 Datasheet
909Kb / 40P
55.0” QWUXGA TFT LCD
Ver 1.0
More results

Similar Description - LC550EUF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-24-240320SF-CTXI NEWHAVEN-NHD-24-240320SF-CTXI Datasheet
695Kb / 9P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
logo
List of Unclassifed Man...
AWY-480800T43N01 ETC2-AWY-480800T43N01 Datasheet
1Mb / 15P
Thin Film Transistor LCD MODULE
AWT-1280800T7N01 ETC2-AWT-1280800T7N01 Datasheet
1Mb / 30P
Thin Film Transistor LCD MODULE
4DLCD-144 ETC2-4DLCD-144 Datasheet
802Kb / 18P
color active matrix LCD module incorporating amorphous silicon TFT (Thin Film Transistor).
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-1.8-128160EF-CSXN NEWHAVEN-NHD-1.8-128160EF-CSXN Datasheet
920Kb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
NHD-1.8-128160EF-CSXN-F NEWHAVEN-NHD-1.8-128160EF-CSXN-F Datasheet
904Kb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
NHD-1.8-128160EF-CTXI NEWHAVEN-NHD-1.8-128160EF-CTXI Datasheet
1Mb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
NHD-1.8-128160EF-CTXI-F NEWHAVEN-NHD-1.8-128160EF-CTXI-F Datasheet
842Kb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
NHD-2.4-240320CF-CSXN-FT NEWHAVEN-NHD-2.4-240320CF-CSXN-FT Datasheet
629Kb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
NHD-2.4-240320CF-CTXI-FT NEWHAVEN-NHD-2.4-240320CF-CTXI-FT Datasheet
617Kb / 11P
TFT (Thin-Film Transistor) Liquid Crystal Display Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com