Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 32 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 32 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 27Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 28Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 29Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 30Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 31Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 32Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 33Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 34Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 35Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 3322 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
6
三线串行通讯接口
CS1256 中,采用 3 线串行通信,其中C S
______
为片选/复位信号,SCLK 为通讯时钟、SDA
是双向数据线及数据转换完成标志。
C S
______
: 串行接口片选信号,低电平有效,输入信号,内部悬空,建议外接上拉电阻;C S
______
由高电平变为低电平时,表示当前芯片被选中,处于通讯状态;CS
______
由低变电平变为高电
平,表示通讯结束,通讯口复位处于空闲状态。
SCLK: 串行时钟输入脚,决定数据移出或移入 SPI 口的传输速率。所有的数据传输操
作均与 SCLK 同步,在上升沿将数据从 SDA 引脚输出;在下降沿读取 SDA 上的数据。
SDA: 串行数据输入/输出脚。C S
______
=1,SDA 输出 DRDY,表示 ADC 转换数据已准备
好;CS
______
=0,SDA 串行通讯数据端口。
串行通讯的命令寄存器是一个 8bit 宽的寄存器。对于读写操作,命令寄存器的 bit7 用
来确定本次数据传输操作的类型是读操作还是写操作,命令寄存器的 bit6-0 是读写的寄存
器的地址。对于特殊命令操作,命令寄存器的 bit7-0 固定为 0xEA。
注:当 SCLK 保持低电平 687us 左右进入通讯复位模式(只复位串行通讯接口,防止
串行通讯接口进入异常无法通讯,不复位芯片)。
表 6.1 串口通讯命令列表
命令名称
命令寄存器
数据
描述
读命令
{0,REG_ADR[6:0]}
Read_Data
从地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器中读数据。
注:读无效地址,返回值为 00h
写命令
{1,REG_ADR[6:0]}
Write_Data
向地址为 REG_ADR[6:0]的寄存器中写数据
复位指令
0xEA
0x96
复位指令,接收到指令之后,芯片复位。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com