Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 23 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 23 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 23Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 24Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 25Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 26Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 27Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 2233 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
3.5
参考电压源
CS1256 内部集成一个低漂移的 LDO,可以输出电压给 VS 和/或 REFP,具有 4 档可
选,其中 2.4V/2.6V/2.8V/3.0V 主要提供给 VS 使用,用于给内部 ADC 部分供电,负载电流
最大 10mA。还包括一个内部参考电压源 VREF,输出为 2.048V,主要用于做测量的参考
电压提供给 REFP(外接电容提高精度)或者作为内部参考电压 VREF。参考电压源的输出
电压初始精度为±1%,典型的温漂系数为 30ppm/℃(-40~85℃)。
3.6
内部时钟源
CS1256 内部提供一个低漂移的 RC 时钟,时钟频率为 5.96MHz,在-40~85℃变化范围
内漂移小于 2%,在 2.4~3.6V 的 VDD 电压范围内,变化小于 1%。
3.7
温度传感器
CS1256 内部集成一个高精度 的温度传感器,分辨率为±0.01℃,采用单点校正、在
0~70℃范围精度为±2℃,-40~85℃范围精度为±3℃。使用温度传感器时,应切换到温度
测量模式档位,并且将 CHOPM[1:0]置为 00 关掉内部斩波以及 EXFIL_EN 置 0。温度传感
器测量时是固定使用内部参考电压 VREF。温度传感器使用前需要进行校正。设校正时的
当前温度为 T0 ℃,校正时 KT 的计算方法是:
KT=DOUT/ (T0+273.15)
每次测量温度时,将 ADC 实际转换的值除以该增益校正值 KT,并减去 273.15K 得到
摄氏温度。此时芯片温度 Ta 和 ADC 输出码值 DOUT 的关系为:
Ta=DOUT/KT-273.15 (℃)
3.8
测量模式及其切换



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com