Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 18 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 18 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 14Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 15Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 16Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 17Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 18Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 19Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 20Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 21Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 22Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 1188 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
图 3.2 PGA 和 ADC 结构图
输入信号的增益 Gain 由 PGA 和 ADC 各自增益的乘积决定。
ADGN
PGA
Gain
(式 3-1)
为了提高信号的建立表现,PGA 输出到 ADC 调制器输入还有 Buffer 作为缓冲;但同
时提供 Buffer 旁路功能,将 BUFBP 置’1’,则 Buffer 被旁路,PGA 输出信号直接接入 ADC
的调制器。 CS1256 的差分满幅输入范围 FS 由 Gain 决定,
Gain
REFN
REFP
FS
/
)
(
(式 3-2)
若差分输入通道 AINp-AINn=VIN,则为保证不溢出,VIN 的范围必须小于 FS。
CS1256 的 ADC 采用 2 阶 sigma-delta 调制器实现,内部采样频率为 331.11KHz(普通模
式)或 662.22KHz(性能模式);增益 ADGN 可由电容倍增和频率倍增实现。
CS1256 的 ADC 带有内部增益温漂补偿功能,通过 GTCSL 以及 GTC[2:0]可以配置。当
GTCSL=1 时为粗调档,此时对应 GTC[2:0]增益温漂补偿的一个步长为 30ppm/℃,可用于
补偿外部传感器的温漂;而当 GTCSL=0 时,相应步长为 5ppm/℃,可用于调整芯片内部的
增益温漂。
3.3
数字滤波器
从 Sigma-delta ADC 出来的数据是 1 位的高速比特流数据,并且包含了大量的高频噪
声,因此需要数字滤波器对该比特流数据进行滤波和比特率转换,将高频噪声滤除、同时
完成降采样,将 1 位高速比特流数据变成 24-bit 的二进制码数据。这个工作通过多阶的
COMB 滤波器完成。COMB 滤波器之后可以选择是否使用滤波器进一步进行滤波。
3.3.1
频率响应
图 3.3 COMB 滤波器的频率响应特性(Fs=331Hz,DR=10Hz,3 阶 COMB)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com