Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 6 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 6 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 35 page
background image
CS1256 芯片用户手册
绝
绝密
密文
文档
档,
,注
注意
意保
保密
密
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 66 页
页,
,共
共
3
35
5 页
页
1
简介
1.1
主要特性
 BIM
支持 4 电极测量
支持 5K/10K/25K/50K/100K/250KHz 多档频率测量
支持阻抗绝对值和相角测量
 ADC
24 bit 分辨率
输出速率 10~1280Hz 8 档可选
 ADC 有效位
2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下 19.5bits 有效位
 LDO 及内部参考电压
自带 LDO,输出 2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,精度±1%
自带低漂移基准,内部参考电压 2.048V 可选,精度±1%
 支持性能、普通、低功耗、休眠模式
 支持电压测量、温度测量、BIM 测量及手动测量模式,单命令切换
 低漂移片上时钟
 三线串行通讯
1.2
应用场合
人体阻抗分析
交流测脂
1.3
功能说明
CS1256 原理框图如图 1 所示。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com