Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 9 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Back Button CS1256 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 10Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 11Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 12Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 13Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 35 page
background image
C
CS
S1
12
25
56
6 芯
芯片
片用
用户
户手
手册
册 V
V0
0..2
2
保
保密
密文
文档
档
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 99 页
页 ,
,共
共 3355 页
页
1.5
电气特性
整个芯片供电电压为 2.4V-3.6V,工作温度为-40℃-85℃,设计指标如下所示:
表 1.2 CS1256 电气特性
(Test Condition: VDD=3.0V,25℃,VS=2.35V;)
参数
条件
最小值
典型值
最大值
单位
BIM
DAC 分辨率
6
bit
DAC 速率
1
MSPS
正弦激励波频率
5
50
250
KHz
正弦激励电流
375
1)
uA
动态范围
0
2*限流电阻
ohm
线性度
0~1*限流电阻
0.5
%
0~2*限流电阻
1
%
LDO
&
VREF
VS电压
LDOS[1:0]=00
2.32
2.35
2.38
V
VS温漂
TBD
ppm/℃
VREF电压
2.028
2.048
2.068
V
VREF温漂
TBD
ppm/℃
温度传感
器
精度
单点校准
TBD
℃
分辨率
0.01
℃
时钟
频率
5.9
5.96
6.02
MHz
频率全温度变化
2
%
频率全电压变化
1
%
数字
VIH
0.7×VDD
VDD+0.1
V
VIL
GND
0.2×VDD
V
VOH
Ioh=1mA
VDD-0.4
VDD
V
VOL
IoL=1mA
GND
0.2+GND
V
IIH
VI=VDD
1
uA
IIL
VI=GND
-1
uA
Fsclk
Fosc/4
MHz
电源及模
块功耗
电源电压
VDD
2.4
3
3.6
V
LDO工作电流
160
2)
uA
VREF工作电流
启动温度补偿
280
3)
不启动温度补偿
210
4)
uA
BIM工作电流
正弦波50KHz
1.1
mA
OSC工作电流
Freq=5.96MHz
78
uA
数字工作电流
正常工作
230
uA
Power down
0.2
1.3
uA
整体功耗
BIM应用
BIM测量模式
1.5
mA
1):该电流值为限流电阻为 2Kohm 时,正弦频率为 50KHz 时的典型值;调节限流电阻可以调节该电流大
小,且电流随正弦频率不同略有差别。
2),3),4):LDO 和 VREF 工作电流均包括了内部 Bandgap 模块的工作电流;因此两个模块同时打开时,电流
不是简单相加;LDO+VREF(不启动温度补偿)电流为 260uA。
1.6
可靠性指标
(1)ESD 〉= +/-4KV(成品接触放电+/-4KV;空气放电+/-8KV),芯片不损坏
(4)80M~2G 射频干扰,18 位 ADC 跳动小于 30 个码



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com