Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CS1256 Datasheet(PDF) 5 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Part # CS1256
Description  High Performance AFE ADC and BIM Advanced AFE
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPSEA [Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.chipsea.com/
Logo CHIPSEA - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

CS1256 Datasheet(HTML) 5 Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

  CS1256 Datasheet HTML 1Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 2Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 3Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 4Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 5Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 6Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 7Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 8Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. CS1256 Datasheet HTML 9Page - Core Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 35 page
background image
CS1256 芯片用户手册
绝
绝密
密文
文档
档,
,注
注意
意保
保密
密
版
版权
权所
所有
有,
,侵
侵权
权必
必究
究
芯
芯海
海科
科技
技(
(深
深圳
圳)
)股
股份
份有
有限
限公
公司
司
第
第 55 页
页,
,共
共
3
35
5 页
页
图目录
图 1.1 CS1256 原理框图 ..........................................................................................................7
图 1.2 CS1256 引脚图............................................................................................................10
图 1.3 CS1256 典型应用电路 ................................................................................................11
图 3.1 模拟输入结构图..........................................................................................................17
图 3.2 PGA 和 ADC 结构图...................................................................................................18
图 3.3 COMB 滤波器的频率响应特性(Fs=331Hz,DR=10Hz,3 阶 COMB)................18
图 3.4 COMB 建立过程 .........................................................................................................19
图 3.5 BIM 模块结构图 .........................................................................................................20
图 3.8 CS1256 低功耗工作示意图 ........................................................................................24
图 5.1 内部时钟全电压全温度范围的典型特性 ..................................................................27
图 5.2 FWR 模式下 220 欧姆纯电阻网络的测试结果.........................................................28
图 5.3 FWR 模式下 1000 欧姆纯电阻网络的测试结果.......................................................28
图 5.4 FWR 模式下 1958 欧姆纯电阻网络的测试结果.......................................................29
图 5.5 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的阻抗绝对值测试结果 .......................29
图 5.6 FWR+MIX 模式 510ohm+470pF 并联网络的相位角测试结果 ...............................30
图 5.7 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的阻抗绝对值测试结果 ......................30
图 5.8 FWR+MIX 模式 1018Ohm+10nF 并联网络的相位角测试结果 ..............................31
图 6.1 读操作时序 1(读 AD 值).............................................................................................33
图 6.2 读操作时序 2(除 AD 值之外的寄存器) .....................................................................33
图 6.3 写操作时序..................................................................................................................34
图 7.1 芯片 SOP16 封装尺寸信息.........................................................................................35
表目录
表 1.1 CS1256 极限值..............................................................................................................8
表 1.2 CS1256 电气特性 ..........................................................................................................9
表 1.3 CS1256 引脚说明 ........................................................................................................10
表 2.1 功能寄存器列表..........................................................................................................12
表 2.2 SYS 寄存器说明..........................................................................................................12
表 2.3 ADC0 寄存器说明 ......................................................................................................13
表 2.4 ADC1 寄存器说明 ......................................................................................................13
表 2.6 ADC3 寄存器说明 ......................................................................................................14
表 2.7 ADC4 寄存器说明 ......................................................................................................14
表 2.8 ADC5 寄存器说明 ......................................................................................................15
表 2.9 BIM0 寄存器说明 .......................................................................................................15
表 2.10 BIM1 寄存器说明 .....................................................................................................16
表 2.11 ADO 寄存器说明 ......................................................................................................16
表 2.12ADO 寄存器说明 .......................................................................................................16
表 6.1 串口通讯命令列表......................................................................................................32
表 6.2 三线串行通讯接口时序表..........................................................................................34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com