Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 37 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 37 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 33Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 34Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 35Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 36Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 37Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 38Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 39Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 40Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 41Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 45 page
background image
37
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
SPIS 接口
串行接口与 4 线 SPI 标准接口兼容,需要一
SerialSelectNot (SSN),不能作为 3 线接口使用。
SSN –
从机选择
SCK – SPI
时钟
SI – SPI
数据输入
SO – SPI
数据输出
CBM-DC2 只支持以下 SPI 模式:
Clock Phase Bit =1
Clock Polarity Bit =0
在图 1(写时序)和图 2(读时序)中显示了
时间限制。 SSN 需要强制置高电平。在每次读/写
序列之间 SSN 保持高电平至少要 50ns.
复位时 SSN 线
SerialSelectNot 为高电平有效串口复位电路,
SSN 设为低电平时,可以为不同的操作分配地址,
并不依赖复位前串口的状态。
OPCodes
8 Bit OP Code
MSB
LSB
Description
1 0 0 0 0 AD
R2
AD
R1
AD
R0
Write
into
address ADR
1 0 1 1 0 AD
R2
AD
R1
AD
R0
Read
from
address ADR
0 1 1 1 0 0
0
0
Init
0 1 0 1 0 0
0
0
Power
On
Reset
0 0 0 0 0 0
0
1
Start_Cycle
0 0 0 0 0 0
1
0
Start_Temp
0 0 0 0 0 0
1
1
Start_Cal_Res
onator
0 0 0 0 0 1
0
0
Start_Cal_CB
M
从最高位(MSB)开始传输以最低位(LSB)
结束。传输完最后一位,CBM-DC2 把数据传输到
指定的寄存器或者执行命令。不能连续进行写操作。
每个寄存器必须单独寻址。
从芯片中读数据时也要先发送操作码。在发送
操作码之后的第一个时钟上升沿,CBM—DC2 发
送指定地址寄存器的最高位到 SO 输出。每一个上
升沿传输接着的次低位到输出端口。
快速初始化
在测量范围 1 中,CBM-DC2 提供了快速初始化
的 可 能 。 设 置
register 3 的
Bit 22
(EN_FAST_INIT)= "1",中断标志会自动初始化
CBM。因此在读出数据时 CBM 就已经准备好进
行下次测量了。这种模式只适用于高速应用中。这
对于只有一个 stop 信号的非校准测量尤其适合!
噪声单元
如果用户想通过取平均值来提高测量结果,则
不必同步显示出时差的数值。相反,用户应该提供
一些“噪声” 以便 CBM 特性曲线的不同量化步骤
能够相连。对于常量时差不能进行此操作,否则将
会重复地采样同一个最小有效值。
噪声单元使得常量时差也可使用加权平均值。
噪声单元在 Start 上加一随机偏移量。这种情况适
用于 CBM 接收到一伪 Start 信号然后测量 STOP1
和 STOP2 之间的时差的应用中( e.g.激光测距
仪 )。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com