Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼

X  

CBM-DC2 Datasheet(PDF) 28 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Part # CBM-DC2
Description  Product manual
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  COREBAI [COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.corebai.com/en/
Logo COREBAI - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

CBM-DC2 Datasheet(HTML) 28 Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd.

Back Button CBM-DC2 Datasheet HTML 24Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 25Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 26Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 27Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 28Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 29Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 30Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 31Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. CBM-DC2 Datasheet HTML 32Page - COREBAI Microelectronics (Beijing) Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 45 page
background image
28
www.corebai.com
CBM-DC2
产品手册
详细描述和特殊功能
振荡器
CBM-DC2 依据不同的操作模式采用两种时钟信号:
高速时钟——校准时采用并在测量范围 2 中作为 CBM 测量单元的前置配器
32KHz 时钟——用作内部定时器
高速振荡器
通常 CBM-DC2 会需要一个 2-8MHZ 的高速时钟进行校准用。在测量范围 2 中 CBM-DC2 还需要高
速时钟信号作为时间测量单元的一部分。
图 13
振荡器不停工作时平均电流为 260µA。
因为只是在进行时间测量时才必须要用振荡器,所以 DC2 能够自动控制振荡器的开启时间。在测量
时,CBM 接收到 INIT 代码会自动开启高速时钟。需要考虑到由于振荡器的处理时间而引起的延迟。在
register 0 的 Bits 10 & 11, (START_CLKHS)进行设置:
START_CLKHS = 0
=1
=2
=3
振荡器关
振荡器开
延迟 640 µs 后开始测量
延迟 1280 µs 后开始测量
延迟时间可以在 640 µs 和 1280 µs 之间进行选择,这样就可以保证振荡器在测量开始之前就准备
好。对于陶瓷振荡器选择 640 µs 就足够了。
注:对于石英晶振,在使用 START_CLKHS 一定要注意第七章中的错误报告。
通过这种测量方法,可以显著降低平均电流消耗。
例如:
在进行超声波流量计的飞行时间(往/返)测量时,每秒中只有大约 2ms 时间高速时钟处于工作状
态。平均电流消耗是 260 µAs * 2 ms = 0.52 µA 。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com